Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LEAD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LEAD' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Agilent(Hewlett-Packard...
HPND-4005 Datasheet pdf image
40Kb/4P
Beam Lead PIN Diode
HSCH-9101 Datasheet pdf image
66Kb/4P
GaAs Beam Lead Schottky Barrier Diodes
HCPL-M452 Datasheet pdf image
89Kb/8P
Small Outline, 5 Lead, High Speed Optocouplers
HCPL-M454 Datasheet pdf image
82Kb/12P
Ultra High CMR, Small Outline, 5 Lead, High Speed Optocoupler
HCPL-M700 Datasheet pdf image
88Kb/8P
Small Outline, 5 Lead, Low Input Current, High Gain Optocouplers
HCPL-M611 Datasheet pdf image
261Kb/10P
Small Outline, 5 Lead, High CMR, High Speed, Logic Gate Optocouplers
HSCH-5300 Datasheet pdf image
76Kb/6P
Beam Lead Schottky Diodes for Mixers and Detectors (1 - 26 GHz)
HSMP-381B Datasheet pdf image
91Kb/12P
Surface Mount PIN Diodes in SOT-323 (SC-70 3-Lead)
HLMP-7000 Datasheet pdf image
220Kb/12P
Standard SMT and Through Hole Lead Bend Options for Subminiature LED Lamps

1


1



Qu'est-ce que LEAD


Dans les composants électroniques, une plomb fait référence à la fin d'un appareil qui peut être connecté électriquement.

Les fils dans des composants électroniques sont utilisés pour transmettre des signaux électriques ou pour fournir des connexions électriques entre les dispositifs connectés électriquement.

Dans les composants électroniques, le plomb se présente sous de nombreuses formes et tailles.

Généralement, dans les composants électroniques, il se présente sous forme de fils, épingles, prises, etc.

Le plomb est généralement en cuivre ou en alliage.

Dans les pièces électroniques, la longueur et la composition du plomb diffèrent en fonction du but de la pièce.

Par exemple, l'épaisseur et la longueur du plomb doivent être longues en dispositifs de puissance, et l'épaisseur et la longueur du plomb doivent être petites en résistances et condenseurs.

Dans les composants électroniques, le plomb est l'un des composants importants pour la connexion des composants avec d'autres appareils.

La sélection et l'utilisation du fil correct sont essentielles pour assurer la sécurité électrique et la stabilité du signal.