Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



INVERTER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'INVERTER' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Micro Electronics
MMC4069 Datasheet pdf image
93Kb/3P
HEX INVERTER
MMC4007 Datasheet pdf image
106Kb/4P
DUAL COMPLEMENTARY PAIR PLUS INVERTER
S9014 Datasheet pdf image
62Kb/1P
The S9014 is an NPN epitaxial silicon planar transistor designed for use in the audio output stage and converter/inverter circuits.

1


1



Qu'est-ce que INVERTER


Un onduleur est l'un des composants électroniques qui convertit l'énergie électrique. En général, un onduleur convertit la puissance du courant direct (DC) en puissance de courant alternatif (AC).

Il est utilisé pour les moteurs, les ordinateurs, les appareils électroménagers, etc.

Les onduleurs sont utilisés à diverses fins.

Les onduleurs sont principalement utilisés pour fournir une alimentation CA aux appareils qui reposent sur la puissance DC, tels que les générateurs.

De plus, la puissance DC générée par les générateurs solaires est convertie en puissance AC et utilisée pour la puissance des ménages.

Les onduleurs sont également utilisés dans d'autres applications telles que le contrôle du moteur.

Par exemple, ils sont utilisés pour contrôler la vitesse et la direction des moteurs, ou pour contrôler d'autres appareils électroniques tels que les pompes.

Les onduleurs sont classés en différents types en fonction des méthodes de contrôle des fréquences.

Les exemples typiques incluent l'onde carrée, l'onde sinusoïdale et l'onde triangulaire. Lequel de ces types d'onduleurs à choisir dépend de l'objectif d'utilisation.