Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



INTERFACE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'INTERFACE' - Totale: 17 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Intel Corporation
82C501AD Datasheet pdf image
1Mb/18P
ETHERNET SERIAL INTERFACE
4289 Datasheet pdf image
40Kb/1P
STANDARD MEMORY INTERFACE
8278 Datasheet pdf image
460Kb/10P
PROGRAMMABLE KEYBOARD INTERFACE
8251A Datasheet pdf image
785Kb/25P
PROGRAMMABLE COMMUNICATION INTERFACE
8255A Datasheet pdf image
1Mb/24P
PROGRAMMABLE PERIPHEAL INTERFACE
82731 Datasheet pdf image
1Mb/19P
VIDEO INTERFACE CONTROLLER
82C55A Datasheet pdf image
325Kb/23P
CHMOS PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE
8279 Datasheet pdf image
978Kb/16P
PROGRAMMABLE KEYBOARD / DISPLAY INTERFACE
LXT381II Datasheet pdf image
226Kb/36P
Octal E1 Line Interface Unit
CD1283 Datasheet pdf image
1Mb/94P
IEEE 1284-Compatible Parallel Interface
UPI-41AH Datasheet pdf image
273Kb/20P
UNIVERSAL PERIPHERAL INTERFACE 8-BIT SLAVE MICROCONTROLLER
UPI-C42 Datasheet pdf image
345Kb/25P
UNIVERSAL PERIPHERAL INTERFACE CHMOS 8-BIT SLAVE MICROCONTROLLER
EG87C42 Datasheet pdf image
295Kb/25P
UNIVERSAL PERIPHERAL INTERFACE CHMOS 8-BIT SLAVE MICROCONTROLLER
82285 Datasheet pdf image
408Kb/7P
CLOCK GENERATOR AND READY INTERFACE FOR I/O COPROCESSORS
82284 Datasheet pdf image
601Kb/12P
Clock Driver and Ready Interface for iAPX 286 Processors PRELMINARY
28F016XD Datasheet pdf image
1Mb/54P
16-MBIT (1 MBIT x 16) DRAM-INTERFACE FLASH MEMORY
CD1284 Datasheet pdf image
2Mb/176P
IEEE 1284-Compatible Parallel Interface Controller with Two High-Speed Asynchronous Serial Ports

1


1



Qu'est-ce que INTERFACE


Interface est l'un des termes très importants des composants électroniques.

Interface signifie un point de connexion pour l'interaction entre différents composants électroniques, dispositifs ou systèmes.

En d'autres termes, l'interface peut être considérée comme une zone limite qui permet la transmission des données et des signaux entre différentes parties ou systèmes.

Dans les composants électroniques, l'interface peut être implémentée sous diverses formes.

Par exemple, des interfaces telles que Universal Serial Bus (USB) sont utilisées pour transmettre des données et une alimentation entre un ordinateur et un dispositif périphérique.

Des interfaces telles que HDMI (interface multimédia haute définition) sont utilisées pour transporter des signaux audio et vidéo.

De plus, des interfaces telles que «interface périphérique série» (SPI) sont utilisées pour la communication série entre divers appareils.

Interface joue un rôle très important dans la conception et la fabrication de composants électroniques.

Une bonne «interface» assure la vitesse de transmission des données et la précision du signal et facilite l'interaction entre les composants électroniques.

Par conséquent, l'interface a une grande influence sur les performances et la stabilité des composants électroniques, et est l'une des considérations clés du processus de conception et de fabrication des composants électroniques.