Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



INDICATOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'INDICATOR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ETAL Group
E-1072-100 Datasheet pdf image
177Kb/4P
PLC controllable electronic switching amplifier (max. 3 A) with additional protective and control functions for DC 24 V loads (e.g.solenoids, magnetic brakes, electromagnetic clutches, monitoring and indicator lamps).

1


1



Qu'est-ce que INDICATOR


Dans les composants électroniques, un indicateur est un composant couramment utilisé pour indiquer l'état, par exemple s'il est alimenté, opérant ou a une erreur.

Les indicateurs sont disponibles dans de nombreux types, des simples diodes émettrices de lumière (LED) à des écrans numériques plus complexes.

En général, les indicateurs sont fabriqués de petite taille et consomment moins d'énergie.

Pour cette raison, les indicateurs sont largement utilisés dans de nombreux types de produits électroniques et sont souvent utilisés pour indiquer l'alimentation, la durée de vie de la batterie, l'état de fonctionnement, etc.

Par exemple, lorsque le bouton d'alimentation d'un dispositif électronique est allumé, l'indicateur LED s'allume pour indiquer que l'alimentation est allumée, et lorsque l'alimentation est désactivée, l'indicateur LED s'éteint pour indiquer que l'alimentation est désactivée.

De plus, les caméras numériques ont un indicateur LCD qui affiche l'état tel que l'enregistrement ou l'enregistrement.