Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HEAT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HEAT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Teledyne Technologies I...
XV46D30K Datasheet pdf image
85Kb/2P
Single Output to 30A 420 Vac No Heat Sink, Hybrid Relay

1


1



Qu'est-ce que HEAT


La chaleur se réfère à la chaleur générée par les composants électroniques. Les composants électroniques fonctionnent à l'aide de l'électricité et une certaine quantité de chaleur est générée pendant cette opération.

Cette chaleur affecte les performances des composants électroniques et peut les faire surchauffer et les endommager.

Par conséquent, la gestion thermique est très importante dans les composants électroniques.

Divers composants électroniques et solutions pour la gestion thermique ont été développés, dont certains comprennent:

Équipement de chaleur: un dispositif d'absorption et de chaleur de la chaleur, et est principalement en métal tel que l'aluminium.

Utilisé pour des pièces qui génèrent beaucoup de chaleur, comme les CPU et les GPU.

Ventilateur: Il est utilisé avec un dissipateur de chaleur qui absorbe la chaleur et est utilisé pour dissiper rapidement la chaleur.

Matériau d'interface thermique: Il est utilisé entre le dissipateur thermique et les pièces, et il dissipe rapidement la chaleur en améliorant la conduction thermique.

Cultipage thermique: il s'agit d'une technologie pour transférer efficacement la chaleur et est principalement utilisée dans des dispositifs portables tels que les ordinateurs portables.

Refroidissement du liquide: il s'agit d'une technologie de refroidissement utilisant du liquide, qui est utilisé dans les ordinateurs et les consoles de jeux hautes performances.

Ces solutions de gestion thermique sont essentielles pour maintenir la fiabilité et les performances des composants électroniques.

Les considérations de gestion thermique sont donc essentielles dans la conception et la fabrication de composants électroniques.