Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HEADER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HEADER' - Totale: 65 (1/4) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Harwin Plc
D01-9923201 Datasheet pdf image
86Kb/1P
I.C. SIL THROUGH HEADER
M22-6023042 Datasheet pdf image
61Kb/1P
PC104 PLUS POST HEADER
D01-992046 Datasheet pdf image
90Kb/1P
I.C SIL THROUGH HEADER
D01-994246 Datasheet pdf image
55Kb/1P
I.C SIL THROUGH HEADER
M22-6033042 Datasheet pdf image
62Kb/1P
PC104 PLUS POST HEADER RECEPTACLE
M22-2200245 Datasheet pdf image
74Kb/1P
2mm VERTICAL SHROUDED PIN HEADER
M50-3650542R Datasheet pdf image
205Kb/2P
1.27mm DIL SMT EJECTOR HEADER
D01-9933246 Datasheet pdf image
96Kb/1P
I.C. SIL SOLDER CUP HEADER
M50-3500242 Datasheet pdf image
75Kb/1P
1.27mm PITCH DIL VERTICAL PIN HEADER
M50-3530242 Datasheet pdf image
55Kb/1P
1.27mm PITCH, SIL VERTICL PIN HEADER
M50-350XXXX Datasheet pdf image
56Kb/1P
1.27MM PITCH DIL VERTICAL PIN HEADER
M50-3550542 Datasheet pdf image
80Kb/1P
1.27mm DIL PC TAIL EJECTOR HEADER
M50-3630242R Datasheet pdf image
132Kb/2P
1.27mm PITCH, SIL VERTICAL SMT HEADER
M52-040000P0545 Datasheet pdf image
59Kb/1P
1.27mm PITCH SIL SURFACE MOUNT PIN HEADER
M50-3900142 Datasheet pdf image
128Kb/1P
1.27 mm PITCH DIL HORIZONTAL PIN HEADER
M22-2510246 Datasheet pdf image
55Kb/1P
2.0mm PTICH SIL VERTICAL PIN HEADER ASSEMBLY
M52-040000P1045 Datasheet pdf image
97Kb/1P
1.27MM PITCH SIL SURFACE MOUNT PIN HEADER
M22-2010205 Datasheet pdf image
61Kb/1P
2.0mm PITCH SIL VERTICAL PIN HEADER ASSEMBLY
M50-360XX42 Datasheet pdf image
56Kb/1P
1.27MM PITCH DIL VERTICAL SMT PIN HEADER
M20-8760242R Datasheet pdf image
154Kb/2P
2.54mm PITCH SIL SMT PIN HEADER ASSEMBLY

1 2 3 4 >


1 2 3 4 >



Qu'est-ce que HEADER


En-tête est l'un des termes utilisés avec les connecteurs dans les composants électroniques.

Un en-tête se compose généralement d'une série d'épingles et peut être connecté à d'autres connecteurs ou composants électroniques.

Les en-têtes sont principalement utilisés pour:

Programmation et débogage: les en-têtes connectés à un ordinateur ou à un microcontrôleur sont utilisés pour la programmation et le débogage.

Ces en-têtes prennent généralement en charge une interface JTAG (Device Common Debogging) ou SWD (débogage de fil série), qui permet aux développeurs de communiquer avec le microcontrôleur pour télécharger et déboguer le code.

Connexion du capteur à module: Vous pouvez utiliser des en-têtes pour connecter des capteurs ou d'autres modules.

Par exemple, les tableaux de développement comme Arduino utilisent généralement des en-têtes pour se connecter aux capteurs ou aux modules.

Connexion de la carte de circuit imprimé (PCB): Lors de la construction d'un PCB, les en-têtes peuvent être utilisés pour le connecter à d'autres cartes de circuits imprimées ou composants électroniques.

Les en-têtes sont généralement livrés avec un nombre de broches uniformes, ce qui vous permet de faire correspondre exactement le nombre de broches de ce à quoi vous vous connectez.

Les en-têtes sont disponibles dans une variété de tailles et de dénombrements de broches, et sont facilement disponibles auprès des fournisseurs de composants électroniques.