Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HALL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HALL' - Totale: 25 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
BCD Semiconductor Manuf...
AH922 Datasheet pdf image
366Kb/15P
UNIPOLAR HALL-EFFECT SWITCH
AH49E Datasheet pdf image
133Kb/8P
LINEAR HALL-EFFECT IC
AH41Z3-AG1 Datasheet pdf image
356Kb/10P
BIPOLAR HALL-EFFECT POSITION SENSORS
AH277A Datasheet pdf image
172Kb/10P
COMPLEMENTARY OUTPUT HALL EFFECT LATCH
AH276 Datasheet pdf image
178Kb/10P
COMPLEMENTARY OUTPUT HALL EFFECT LATCH
AH266 Datasheet pdf image
58Kb/2P
HIGH VOLTAGE HALL EFFECT LATCH
AH278 Datasheet pdf image
59Kb/2P
HIGH VOLTAGE HALL EFFECT LATCH
AH278 Datasheet pdf image
183Kb/11P
HIGH VOLTAGE HALL EFFECT LATCH
AH477 Datasheet pdf image
54Kb/2P
SINGLE PHASE HALL EFFECT LATCH
AH477 Datasheet pdf image
588Kb/10P
SINGLE PHASE HALL EFFECT LATCH
AH477A Datasheet pdf image
590Kb/10P
SINGLE PHASE HALL EFFECT LATCH
AH266 Datasheet pdf image
189Kb/11P
HIGH VOLTAGE HALL EFFECT LATCH
AH921 Datasheet pdf image
427Kb/14P
HIGH SENSITIVITY CMOS HALL-EFFECT LATCH
AH920Z3-G1 Datasheet pdf image
444Kb/14P
HIGH SENSITIVITY CMOS HALL-EFFECT LATCH
AH49F Datasheet pdf image
294Kb/10P
LINEAR HALL EFFECT IC Miniature Construction
AH920 Datasheet pdf image
97Kb/2P
HIGH SENSITIVITY CMOS HALL-EFFECT LATCH
AH921 Datasheet pdf image
629Kb/14P
HIGH SENSITIVITY CMOS HALL-EFFECT LATCH
AH9248 Datasheet pdf image
111Kb/2P
High Sensitivity Micropower Omnipolar Hall-Effect Switch
AH9249 Datasheet pdf image
333Kb/14P
High Sensitivity Micropower Omnipolar Hall-Effect Switch
AH9249 Datasheet pdf image
405Kb/14P
High Sensitivity Micropower Omnipolar Hall-Effect Switch

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que HALL


«Hall» est l'un des termes utilisés dans le domaine des composants électroniques et de la technologie électronique, principalement liés à «l'effet de la salle». L'effet Hall est un phénomène qui joue un rôle important dans l'étude des propriétés électriques et magnétiques et la détection des signaux électriques.

Effet de la salle: L'effet Hall fait référence à la différence de tension causée par un champ magnétique dans un conducteur (par exemple semi-conducteur ou métal) à travers lequel un courant électrique circule. Ce phénomène a été observé pour la première fois par Edwin Hall en 1879 et a depuis été utilisé dans une variété d'applications.

L'effet Hall est principalement associé à plusieurs utilisations majeures:

Capteur de hall: Des capteurs basés sur l'effet Hall sont utilisés pour la mesure et la détection des champs magnétiques. Utilisé pour la mesure de la vitesse, la détection de rotation, la mesure de la position, etc. dans les automobiles, l'électronique, l'automatisation et d'autres applications.

Commutateurs et capteurs de proximité: les capteurs de hall sont utilisés pour détecter l'approche d'un objet. Lorsqu'un objet perturbe le champ magnétique, un signal est généré par le capteur, qui peut détecter l'événement et être utilisé pour le contrôle.

Détection de courant: les capteurs de hall sont utilisés pour mesurer le courant. Cela vous permet de surveiller et de contrôler l'état actuel d'un circuit ou d'un dispositif électrique.

Applications automobiles: Dans les automobiles, les capteurs de hall sont utilisés pour mesurer la vitesse, le taux de rotation, la direction, etc. Par exemple, il est utilisé dans les systèmes ABS (Systèmes de freinage antiblocage) et ESP (stabilité par voie électronique).

Média d'enregistrement magnétique: utilisé pour lire et écrire des données sur les supports d'enregistrement magnétiques (par exemple, les disques durs) en utilisant l'effet Hall.

L'effet Hall joue un rôle important dans la conception de composants et de capteurs électroniques car il est basé sur l'interaction entre les champs magnétiques et les courants électriques. Les capteurs de hall et l'effet Hall sont utilisés dans une variété de technologies et d'applications pour collecter et utiliser des informations électriques et magnétiques.