Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HALL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HALL' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
E-CMOS Corporation
EC2622 Datasheet pdf image
303Kb/6P
Micropower CMOS Output Hall Effect Switch
EC2621 Datasheet pdf image
435Kb/7P
Micropower CMOS Output Hall Effect Switch

1


1



Qu'est-ce que HALL


«Hall» est l'un des termes utilisés dans le domaine des composants électroniques et de la technologie électronique, principalement liés à «l'effet de la salle». L'effet Hall est un phénomène qui joue un rôle important dans l'étude des propriétés électriques et magnétiques et la détection des signaux électriques.

Effet de la salle: L'effet Hall fait référence à la différence de tension causée par un champ magnétique dans un conducteur (par exemple semi-conducteur ou métal) à travers lequel un courant électrique circule. Ce phénomène a été observé pour la première fois par Edwin Hall en 1879 et a depuis été utilisé dans une variété d'applications.

L'effet Hall est principalement associé à plusieurs utilisations majeures:

Capteur de hall: Des capteurs basés sur l'effet Hall sont utilisés pour la mesure et la détection des champs magnétiques. Utilisé pour la mesure de la vitesse, la détection de rotation, la mesure de la position, etc. dans les automobiles, l'électronique, l'automatisation et d'autres applications.

Commutateurs et capteurs de proximité: les capteurs de hall sont utilisés pour détecter l'approche d'un objet. Lorsqu'un objet perturbe le champ magnétique, un signal est généré par le capteur, qui peut détecter l'événement et être utilisé pour le contrôle.

Détection de courant: les capteurs de hall sont utilisés pour mesurer le courant. Cela vous permet de surveiller et de contrôler l'état actuel d'un circuit ou d'un dispositif électrique.

Applications automobiles: Dans les automobiles, les capteurs de hall sont utilisés pour mesurer la vitesse, le taux de rotation, la direction, etc. Par exemple, il est utilisé dans les systèmes ABS (Systèmes de freinage antiblocage) et ESP (stabilité par voie électronique).

Média d'enregistrement magnétique: utilisé pour lire et écrire des données sur les supports d'enregistrement magnétiques (par exemple, les disques durs) en utilisant l'effet Hall.

L'effet Hall joue un rôle important dans la conception de composants et de capteurs électroniques car il est basé sur l'interaction entre les champs magnétiques et les courants électriques. Les capteurs de hall et l'effet Hall sont utilisés dans une variété de technologies et d'applications pour collecter et utiliser des informations électriques et magnétiques.