Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



GUARD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'GUARD' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
KODENSHI_AUK CORP.
KKA3654 Datasheet pdf image
192Kb/5P
VERTICAL DEFLECTION AND GUARD CIRCUIT (110째)

1


1



Qu'est-ce que GUARD


«Guard» est un terme qui peut avoir diverses significations et utilisations dans le domaine des composants électroniques et de la technologie électronique. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples liés à la «garde»:

Anneau de garde: une structure protectrice utilisée dans les dispositifs semi-conducteurs ou les circuits électroniques. Il est principalement utilisé pour stabiliser les niveaux de tension ou empêcher le courant de fuite.

Bande de garde: indique la bande de fréquence utilisée dans la communication sans fil et est utilisée pour maintenir une bande de fréquence vide pour éviter les interférences avec d'autres bandes de communication.

Intervalle de garde: utilisé dans les communications numériques, indique l'intervalle de signal entre plusieurs chemins et est utilisé pour empêcher les interférences entre les signaux et augmenter la fiabilité de la transmission des données.

Trace du garde: utilisé dans la conception de PCB (carte de circuit imprimé), il représente un chemin de protection électrique pour éviter les interférences entre les trajectoires du circuit et les signaux d'isolat.

Ouvertures de garde: fait référence à des structures ou des couvertures rétractables conçus pour protéger les pièces d'un composant ou d'un appareil électronique qui ne doit pas être exposé.

Ces termes liés à la «garde» sont utilisés dans la conception électronique des composants et des circuits à diverses fins, notamment la protection électrique, la prévention des interférences, l'isolement du signal et le maintien de la sécurité. Le sens de la «garde» peut varier en fonction du contexte spécifique, il doit donc être interprété en fonction du contexte dans lequel le terme est utilisé.