Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FLUX Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FLUX' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Molex Electronics Ltd.
0365000099 Datasheet pdf image
216Kb/4P
2.54mm (.100") Pitch DIN 41612 C Style Female Receptacle, Vertical, Through Hole, 0.30關m (12關") Selective Gold (Au) Plating, 64 Circuits, without Mounting Clips, Solder Tail Length 2.90mm (.114"), No Flux Proof, Lead Free

1


1



Qu'est-ce que FLUX


Le «flux» est un terme pour une substance ou un produit chimique qui joue un rôle important dans le processus de fabrication et de soudage des composants électroniques. Le flux est utilisé dans les opérations de soudage pour fixer et connecter le plomb à des composants et des circuits imprimés électroniques et a plusieurs objectifs importants. Vous trouverez ci-dessous les principales utilisations et caractéristiques du flux:

Anti-oxydation et nettoyage: le flux nettoie les surfaces des composants et des circuits imprimés lors du soudage et empêche l'oxydation. Le flux maintient la surface propre, d'autant plus que la formation d'une couche d'oxyde sur la surface métallique peut rendre la soudure difficile.

Distribution du plomb: le flux aide à distribuer uniformément le plomb à travers les surfaces des composants et des circuits imprimés. Cela améliore la force et la fiabilité de la connexion soudée.

Contrôle du débit de soudure: le flux permet de garantir que la soudure s'écoule avec précision entre les composants et les circuits imprimés. Cela garantit que le soudage se fait soigneusement et qu'une connexion appropriée est établie.

Contrôle du débit de la soudure: le flux est responsable du contrôle de l'écoulement du fil lorsqu'il s'écoule de la soudure (stylo à souder).

Le flux se présente sous de nombreuses formes différentes, dont la plupart dépendent de leurs propriétés chimiques et de leur utilisation prévue. Le flux existe généralement sous forme de liquide, de plaque ou de stylo et est appliqué partout où cela est nécessaire dans le processus de fabrication et de soudure des composants électroniques. L'utilisation du bon flux rendra le processus de soudage pour les composants électroniques efficace et assurera des connexions de haute qualité.