Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FIXED Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FIXED' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Allegro MicroSystems
A8601 Datasheet pdf image
627Kb/32P
The A8601 is a fixed frequency, multiple-output supply for LCD bias.
A8672 Datasheet pdf image
846Kb/24P
Fixed Frequency High Current Synchronous Buck Regulator With Fault Warnings and Power OK

1


1



Qu'est-ce que FIXED


Correction est l'un des termes utilisés beaucoup dans les composants électroniques. Ce terme fait généralement référence à la résistance fixe des composants électroniques.

Les résistances fixes limitent l'écoulement du courant dans un circuit, divisent les tensions, etc.

Les résistances fixes ont généralement une faible sensibilité aux changements d'électricité statique et à la température et peuvent maintenir des valeurs de résistance précises pour garantir des performances cohérentes.

En plus des résistances fixes, des résistances variables et de nombreux autres types de résistances sont utilisés dans les composants électroniques.

Une résistance variable peut ajuster la valeur de résistance dans un circuit et est utilisée sous la forme d'un pot de garniture ou d'une résistance variable.

Une variété d'autres résistances sont utilisées pour la conversion de tension, la mesure et la correction du courant et le filtrage.