Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ETHERNET Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ETHERNET' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
MTRONPTI
XO5184-1588-R Datasheet pdf image
201Kb/3P
Synchronous Ethernet HCMOS SMT
M610X Datasheet pdf image
405Kb/2P
IEEE 1588 & Synchronous Ethernet

1


1



Qu'est-ce que ETHERNET


Dans les composants électroniques, «Ethernet» est la technologie de réseau local filaire (réseau local) la plus utilisée dans les réseaux informatiques. Ethernet est un ensemble de protocoles de communication standardisés qui permettent aux ordinateurs et aux appareils réseau de communiquer entre eux et d'échanger des données.

Ethernet est une technologie développée conjointement par Xerox, Intel et DEC (Digital Equipment Corporation) dans les années 1970, et a initialement transmis des données à une vitesse de 10 Mbps (Megabits par seconde). Cependant, les vitesses se sont améliorées au fil du temps et sont désormais capables de transférer des données à des vitesses de 10 gigabits par seconde (Gbps) ou plus. De plus, la technologie Ethernet est utilisée dans une variété d'applications à mesure qu'elle évolue vers des formes câblées et sans fil.

Ethernet fonctionne en détectant et en évitant les collisions dans le réseau à l'aide du protocole CSMA / CD (SENSEZ SENTIFS MULTIPLE avec détection de collision). De plus, il suit la norme appelée IEEE 802.3, et sur la base de celui-ci, divers types et vitesses Ethernet sont définis.

Ethernet est actuellement utilisé pour connecter des ordinateurs et des appareils réseau dans divers environnements tels que les bureaux, les maisons, les centres de données et les sites industriels, et est également largement utilisé pour accéder à Internet. De plus, avec l'intégration avec de nouvelles technologies telles que l'Internet des objets (IoT), plus d'appareils utilisent Ethernet pour communiquer entre eux et échanger des données.