Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ETHERNET Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ETHERNET' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Power Integrations, Inc...
DI-102 Datasheet pdf image
242Kb/2P
Lowered Overvoltage for Power over Ethernet (PoE)
DPA424GN-TL Datasheet pdf image
2Mb/34P
Highly Integrated DC-DC Converter ICs for Power over Ethernet & Telecom Applications
DPA423 Datasheet pdf image
2Mb/34P
Highly Integrated DC-DC Converter ICs for Power over Ethernet & Telecom Applications
October 2022
DPA424G Datasheet pdf image
2Mb/34P
Highly Integrated DC-DC Converter ICs for Power over Ethernet & Telecom Applications
DPA425R Datasheet pdf image
2Mb/34P
Highly Integrated DC-DC Converter ICs for Power over Ethernet & Telecom Applications
DPA422 Datasheet pdf image
710Kb/36P
Highly Integrated DC-DC Converter ICs for Power over Ethernet & Telecom Applications
DPA424SN Datasheet pdf image
2Mb/34P
Highly Integrated DC-DC Converter ICs for Power over Ethernet & Telecom Applications
EPR-86 Datasheet pdf image
956Kb/28P
Engineering Prototype Report for EP 86 - 6.6 W Multi-Class Powered Device (PD) for Power over Ethernet (PoE) Using DPA-Switch-(DPA423G)

1


1



Qu'est-ce que ETHERNET


Dans les composants électroniques, «Ethernet» est la technologie de réseau local filaire (réseau local) la plus utilisée dans les réseaux informatiques. Ethernet est un ensemble de protocoles de communication standardisés qui permettent aux ordinateurs et aux appareils réseau de communiquer entre eux et d'échanger des données.

Ethernet est une technologie développée conjointement par Xerox, Intel et DEC (Digital Equipment Corporation) dans les années 1970, et a initialement transmis des données à une vitesse de 10 Mbps (Megabits par seconde). Cependant, les vitesses se sont améliorées au fil du temps et sont désormais capables de transférer des données à des vitesses de 10 gigabits par seconde (Gbps) ou plus. De plus, la technologie Ethernet est utilisée dans une variété d'applications à mesure qu'elle évolue vers des formes câblées et sans fil.

Ethernet fonctionne en détectant et en évitant les collisions dans le réseau à l'aide du protocole CSMA / CD (SENSEZ SENTIFS MULTIPLE avec détection de collision). De plus, il suit la norme appelée IEEE 802.3, et sur la base de celui-ci, divers types et vitesses Ethernet sont définis.

Ethernet est actuellement utilisé pour connecter des ordinateurs et des appareils réseau dans divers environnements tels que les bureaux, les maisons, les centres de données et les sites industriels, et est également largement utilisé pour accéder à Internet. De plus, avec l'intégration avec de nouvelles technologies telles que l'Internet des objets (IoT), plus d'appareils utilisent Ethernet pour communiquer entre eux et échanger des données.