Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EPOXY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EPOXY' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Micro Commercial Compon...
SK52AFL Datasheet pdf image
637Kb/3P
Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
UF4007-TP Datasheet pdf image
259Kb/3P
Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
1N4004W Datasheet pdf image
479Kb/3P
Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
1N5338B Datasheet pdf image
333Kb/6P
5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating

1


1



Qu'est-ce que EPOXY


Dans les pièces électroniques, «l'époxy» est un type de résine synthétique largement utilisée comme un matériau adhésif et isolant fort. L'époxy est largement utilisé dans diverses industries et joue un rôle très important dans les processus de fabrication et d'assemblage des composants électroniques.

Les caractéristiques clés de l'époxy comprennent:

Adhésion forte: l'époxy a une forte adhésion et est utilisée pour lier fermement divers matériaux. Il est utilisé pour fixer différentes pièces à PCB (carte de circuit imprimé) dans un ensemble de composants électroniques.

Isolation: L'époxy a d'excellentes propriétés d'isolation, il est donc utilisé pour prévenir le contact électrique et protéger les composants électroniques. Il est également utilisé pour la protection contre le choc et les vibrations dans les circuits électroniques en raison de ses propriétés d'isolation électrique élevées.

Résistance chimique: L'époxy est très résistant à de nombreux produits chimiques. Cela protège les composants électroniques de l'eau, des contaminants ou d'autres substances corrosives.

Liaison à basse température et à haute température: L'époxy peut être utilisé de manière fiable à des températures basse et élevée, et peut être utilisée dans divers environnements de températures dans diverses industries.

Faible durcissement UV: L'époxy peut être rapidement guéri par l'exposition à la lumière UV, ce qui en fait une utilisation efficace dans la fabrication.

Dans les composants électroniques, l'époxy est souvent utilisé pour sécuriser et protéger les composants sur les PCB. Il est également largement utilisé pour lier d'autres pièces, pour sceller certaines pièces et fabriquer des produits électroniques fiables.