Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EMITTER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EMITTER' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Sanyo Semicon Device
STK1060 Datasheet pdf image
61Kb/2P
INTEGRATED EMITTER RESISTOR THICK FILM FILM HYBRID INTEGRATED CIRCUIT
STK-1050 Datasheet pdf image
66Kb/2P
50W min AF Power Amplifier Output Stage Integrated Emitter Resistor Thick Film Hybrid Integrated Circuit
STK1050II Datasheet pdf image
80Kb/2P
Thick Film Hybrid Integrated Circuit 50W min AF Power Amp Output Stage With Built-in Emitter Resistance

1


1



Qu'est-ce que EMITTER


Dans les composants électroniques, «émetteur» est un terme qui fait référence à une fonction ou un appareil qui émet des électrons ou des ondes électromagnétiques. «Emitte» est principalement utilisé dans les dispositifs semi-conducteurs, en particulier dans diverses technologies de transmission et de réception d'ondes électromagnétiques et de diodes laser.

Émetteur dans le transistor de jonction bipolaire (BJT): BJT est un dispositif semi-conducteur avec trois bornes et se compose d'une base, d'un collecteur et d'un émetteur. En injectant le courant entre la base et l'émetteur, le courant entre le collecteur et l'émetteur est contrôlé pour atteindre le fonctionnement du transistor. Emitte joue un rôle de perte basé sur les électrons.

Émetteur dans le transistor à effet champ (FET): le FET se compose d'une plaque et d'une porte, et une tension est appliquée à la porte pour contrôler le courant entre les plaques. Dans FET, l'émetteur fonctionne comme une plaque à travers laquelle les électrons circulent.

Émetteur dans la diode laser: une diode laser est utilisée pour émettre un laser composé d'un type spécifique de dispositif semi-conducteur pour créer une source lumineuse intense. La zone active de la diode laser émet de l'énergie et produit de la lumière, qui est appelée «émetteur».

Émetteur dans la communication sans fil: un appareil qui génère des signaux et émet des ondes radio dans un système de communication sans fil peut être appelé «émetteur». Dans la communication sans fil, un appareil qui émet des ondes radiofréquences ou des rayons infrarouges agit comme un «émetteur».

«Emitte» est utilisé comme un concept important dans la conception des composants électroniques et la technologie de communication sans fil, et aide à comprendre le fonctionnement et la fonction des composants électroniques.