Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ELECTRICAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ELECTRICAL' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Toshiba Semiconductor
TLP1037A Datasheet pdf image
152Kb/7P
DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCES SUCH AS VTRS AND CD PLAYERS
TLP1032 Datasheet pdf image
226Kb/9P
Domestic electrical appliances such as VTRs and CD players
TLP708 Datasheet pdf image
389Kb/13P
Factory Automation (FA) Home Electrical Appliances Operates at high ambient temperatures up to 125

1


1



Qu'est-ce que ELECTRICAL


Dans les pièces électroniques, «électrique» est un terme signifiant une pièce, un dispositif ou un système qui a des caractéristiques électriques ou est lié à l'énergie électrique. Les composants aux propriétés électriques sont utilisés pour gérer l'énergie électrique et traiter, convertir ou transmettre des signaux électriques.

Les pièces électroniques comprennent des pièces avec divers éléments et caractéristiques électriques. Des exemples de certains composants et caractéristiques électriques sont:

Résistance: Une résistance électrique est un composant utilisé pour contrôler l'écoulement du courant dans un circuit électrique. Il consomme de l'énergie électrique pour réguler la relation entre la tension et le courant.

Condensateur: Une capacité est un composant utilisé pour effectuer une accumulation et une dissipation électriques, et est utilisée pour stocker l'énergie électrique ou les signaux électriques lisses.

Interrupteur électrique: Un interrupteur électrique est utilisé pour ouvrir ou fermer un circuit, le connecter ou le déconnecter électriquement pour contrôler le fonctionnement d'un circuit électrique.

Composants électriques (diode, transistor): les composants électriques sont utilisés pour contrôler le flux de courant des signaux électriques, amplifier les signaux électriques ou les convertir en sens inverse.

Capteurs électriques: les capteurs électriques sont utilisés pour détecter et mesurer les changements dans l'environnement physique en tant que signaux électriques. Par exemple, les capteurs de température, les capteurs d'humidité, les capteurs de lumière, etc.

Moteur électrique: les moteurs électriques sont utilisés pour convertir l'énergie électrique en mouvement mécanique et sont utilisés dans une variété de dispositifs et de systèmes.

Les composants électriques jouent un rôle clé dans les appareils et les systèmes électroniques et nous aident à remplir diverses fonctions dans notre vie quotidienne et nos industries en gérant efficacement l'énergie électrique et en traitement des signaux électriques de manière souhaitée.