Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EFFECT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EFFECT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Gilway Technical Lamp
N517 Datasheet pdf image
84Kb/1P
Neon Glow Lamps (High Brightness) with Dark Effect

1


1



Qu'est-ce que EFFECT


L'effet des pièces électroniques signifie les changements physiques, électriques et chimiques des pièces qui peuvent être causées par divers facteurs.

Par exemple, les caractéristiques électriques d'une pièce peuvent être affectées par les changements environnementaux, ou les propriétés physiques d'une pièce peuvent changer en raison de conditions d'utilisation.

Dans les pièces électroniques, l'effet est l'un des facteurs importants pour évaluer la fiabilité des pièces.

Selon l'environnement dans lequel la pièce est utilisée, un effet peut se produire, ce qui peut raccourcir la durée de vie de la pièce ou, dans les cas graves, endommager la fonction de la pièce.

Par conséquent, il est important de sélectionner et de concevoir des pièces en tenant compte de leur effet.

Par exemple, l'effet des composants électroniques peut être affecté par des facteurs environnementaux tels que la température élevée, l'humidité élevée, les vibrations, le choc et le rayonnement.

Les composants utilisés dans ces environnements doivent être résistants à l'environnement, et les composants à haute fiabilité doivent être sélectionnés et conçus.

Par conséquent, lors de la sélection ou de la conception de composants électroniques, il est important de sécuriser la fiabilité des composants en considérant des facteurs environnementaux tels que l'effet.