Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EDGE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EDGE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Axiomtek Co., Ltd.
EBOX560-900-FL Datasheet pdf image
375Kb/1P
Fanless Edge System with NVIDIA짰 JETSON??TX2, 1 HDMI 2.0, 2 GbE LANs and 1 USB 2.0

1


1



Qu'est-ce que EDGE


Dans les composants électroniques, le «bord» peut être utilisé dans de nombreuses significations. Il est couramment utilisé pour signifier:

Déclenchement du bord: Un terme utilisé dans les circuits logiques ou les systèmes de synchronisation, il fait référence à une méthode de déclenchement conçue pour fonctionner lorsqu'un signal ou une entrée spécifique se produit sur un bord positif ou un bord négatif. Les déclencheurs de bord sont utilisés pour déclencher des actions de circuit temporel en détectant les changements dans un signal à un moment précis.

Connecteur de bord: un terme utilisé dans la conception du connecteur, se référant généralement aux contacts ou aux épingles situées sur une surface plane ou sur une carte de circuit imprimé (PCB). Généralement, la pièce de contact a une forme pointue, de sorte que le connecteur est conçu pour être facilement inséré ou retiré.

Effet de bord: un terme utilisé dans divers composants électroniques, il fait référence à un effet spécifique qui se produit à un emplacement ou à une limite spécifique dans un appareil ou un circuit. Par exemple, il fait également référence à des phénomènes physiques spéciaux qui se produisent aux interfaces de jonction dans des dispositifs semi-conducteurs.

Bord d'attaque / bord de fuite: en termes de temps, le début de la forme d'onde est appelé le bord d'attaque, et l'extrémité de la forme d'onde est appelée le bord de fuite. Ces bords indiquent le début et la fin d'un signal et jouent un rôle important dans la détection des changements d'état du signal dans les systèmes numériques.

Le «bord» est utilisé de diverses manières comme un concept important dans la conception électronique des composants et des circuits, et a un sens dans divers champs d'application tels que le traitement du signal, le calendrier, le fonctionnement du circuit et la transmission des données.