Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ECL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ECL' - Totale: 51 (1/3) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Micrel Semiconductor
SY10H600 Datasheet pdf image
69Kb/4P
9-BIT TTL-TO-ECL WITH TTL, ECL ENABLE
SY10H600 Datasheet pdf image
469Kb/4P
9-BIT TTL-TO-ECL WITH TTL, ECL ENABLE
SY100ELT24 Datasheet pdf image
53Kb/5P
TTL-to-DIFFERENTIAL ECL TRANSLATOR
SY100ELT25 Datasheet pdf image
57Kb/6P
DIFFERENTIAL ECL-to-TTL TRANSLATOR
SY100EL91 Datasheet pdf image
57Kb/5P
TRIPLE PECL-TO-ECL TRANSLATOR
SY100ELT24 Datasheet pdf image
60Kb/4P
TTL-to-DIFFERENTIAL ECL TRANSLATOR
SY100HA643 Datasheet pdf image
88Kb/5P
DUAL SUPPLY OCTAL ECL-TO-TTL
SY10H603 Datasheet pdf image
72Kb/4P
9-BIT LATCHED ECL-TO-TTL
SY10H602 Datasheet pdf image
62Kb/4P
9-BIT LATCHED TTL-TO-ECL
SY10H603 Datasheet pdf image
64Kb/4P
9-BIT LATCHED ECL-TO-TTL
SY100HA643 Datasheet pdf image
73Kb/4P
DUAL SUPPLY OCTAL ECL-TO-TTL
SY100S325 Datasheet pdf image
503Kb/6P
LOW-POWER HEX ECL-to-TTL TRANSLATOR
SY10EP16UMG Datasheet pdf image
524Kb/15P
2.5/3.3V Precision ECL Differential Receiver/Driver
SY100S324 Datasheet pdf image
86Kb/5P
LOW POWER HEX TTL-to-ECL TRANSLATOR
SY100S324 Datasheet pdf image
506Kb/6P
LOW POWER HEX TTL-to-ECL TRANSLATOR
SY100S325 Datasheet pdf image
100Kb/5P
LOW-POWER HEX ECL-to-TTL TRANSLATOR
SY100EP16U Datasheet pdf image
524Kb/15P
2.5/3.3V Precision ECL Differential Receiver/Driver
SY100S325 Datasheet pdf image
68Kb/5P
LOW-POWER HEX ECL-to-TTL TRANSLATOR
SY100S324 Datasheet pdf image
103Kb/5P
LOW POWER HEX TTL-to-ECL TRANSLATOR
SY100EP16V Datasheet pdf image
514Kb/12P
3.3V/5V Precision ECL Differential Receiver/Driver

1 2 3 >


1 2 3 >



Qu'est-ce que ECL


Dans les composants électroniques, «ECL» signifie «Logic couplé par émetteur», une technologie de circuit logique numérique à haut débit développé au début de l'ère du tube à vide. ECL offre une vitesse et une fiabilité élevée et dispose d'un fonctionnement rapide du duplex complet.

ECL a été développé pour la première fois à la fin des années 1950 par l'ingénieur américain Callisto L. Muñoz et son équipe. Il a été initialement implémenté à l'aide de tubes à vide, mais a commencé à être mis en œuvre avec des transistors et a été largement utilisé dans les circuits logiques haute performance.

Les principales caractéristiques de l'ECL sont:

Fonctionnement à grande vitesse: ECL a une vitesse à grande vitesse et un fonctionnement du duplex complet rapide. Cela permet d'effectuer des vitesses d'horloge rapides et plusieurs opérations logiques dans un court laps de temps, ce qui le rend adapté aux applications qui nécessitent un traitement à grande vitesse.

Stabilité: ECL est une technique logique qui utilise un signal de tension direct pour maintenir une vitesse élevée et une résistance au signal élevée, il est donc moins sensible au bruit et peut maintenir une forte résistance du signal.

Faible consommation d'énergie: ECL a une faible consommation d'énergie malgré sa technologie logique à grande vitesse. Cependant, il a une consommation d'énergie élevée par rapport aux autres technologies logiques.

ECL est principalement utilisé dans les applications nécessitant un traitement haute performance et à grande vitesse, tels que les systèmes de communication, les routeurs, les ordinateurs à grande vitesse et les systèmes de communication sans fil. Cependant, en raison d'une consommation d'énergie élevée, des technologies logiques plus efficaces ont été développées ces dernières années et ECL est toujours utilisée dans certaines applications mais a généralement une gamme limitée d'applications.