Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ECL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ECL' - Totale: 20 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Fairchild Semiconductor
AN-768 Datasheet pdf image
136Kb/8P
ECL Backplane Design
AN-682 Datasheet pdf image
173Kb/3P
Terminating F100K ECL Inputs
100EL16 Datasheet pdf image
138Kb/5P
5V ECL Differential Receiver
100LVEL16 Datasheet pdf image
141Kb/6P
3.3V ECL Differential Receiver
AN-784 Datasheet pdf image
78Kb/6P
F100K ECL Dual Rail Translators
AN-780 Datasheet pdf image
76Kb/5P
Operating ECL from a Single Positive Supply
100LVEL11 Datasheet pdf image
131Kb/6P
3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
100325 Datasheet pdf image
87Kb/9P
Low Power Hex ECL-to-TTL Translator
100324 Datasheet pdf image
82Kb/8P
Low Power Hex TTL-to-ECL Translator
100EL11 Datasheet pdf image
130Kb/5P
5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
AN-817 Datasheet pdf image
120Kb/10P
Taking Advantage of ECL Minimum-Skew Clock Drivers
100397 Datasheet pdf image
129Kb/13P
Quad Differential ECL/TTL Translating Transceiver with Latch
100398 Datasheet pdf image
117Kb/13P
Quad Differential ECL/TTL Translating Transceiver with Latch
SPT5510 Datasheet pdf image
61Kb/8P
16-BIT, 200 MWPS ECL D/A CONVERTER
SPT9712 Datasheet pdf image
48Kb/7P
12-BIT, 100 MWPS ECL D/A CONVERTER
100329 Datasheet pdf image
111Kb/11P
Low Power Octal ECL/TTL Bidirectional Translator with Register
100329A Datasheet pdf image
88Kb/8P
Low Power Octal ECL/TTL Bidirectional Translator with Register
100328 Datasheet pdf image
140Kb/14P
Low Power Octal ECL/TTL Bi-Directional Translator with Latch
100393 Datasheet pdf image
60Kb/6P
Low Power 9-Bit ECL-to-TTL Translator with Latches
100395 Datasheet pdf image
54Kb/5P
Low Power 9-Bit ECL-to-TTL Translator with Registers

1


1



Qu'est-ce que ECL


Dans les composants électroniques, «ECL» signifie «Logic couplé par émetteur», une technologie de circuit logique numérique à haut débit développé au début de l'ère du tube à vide. ECL offre une vitesse et une fiabilité élevée et dispose d'un fonctionnement rapide du duplex complet.

ECL a été développé pour la première fois à la fin des années 1950 par l'ingénieur américain Callisto L. Muñoz et son équipe. Il a été initialement implémenté à l'aide de tubes à vide, mais a commencé à être mis en œuvre avec des transistors et a été largement utilisé dans les circuits logiques haute performance.

Les principales caractéristiques de l'ECL sont:

Fonctionnement à grande vitesse: ECL a une vitesse à grande vitesse et un fonctionnement du duplex complet rapide. Cela permet d'effectuer des vitesses d'horloge rapides et plusieurs opérations logiques dans un court laps de temps, ce qui le rend adapté aux applications qui nécessitent un traitement à grande vitesse.

Stabilité: ECL est une technique logique qui utilise un signal de tension direct pour maintenir une vitesse élevée et une résistance au signal élevée, il est donc moins sensible au bruit et peut maintenir une forte résistance du signal.

Faible consommation d'énergie: ECL a une faible consommation d'énergie malgré sa technologie logique à grande vitesse. Cependant, il a une consommation d'énergie élevée par rapport aux autres technologies logiques.

ECL est principalement utilisé dans les applications nécessitant un traitement haute performance et à grande vitesse, tels que les systèmes de communication, les routeurs, les ordinateurs à grande vitesse et les systèmes de communication sans fil. Cependant, en raison d'une consommation d'énergie élevée, des technologies logiques plus efficaces ont été développées ces dernières années et ECL est toujours utilisée dans certaines applications mais a généralement une gamme limitée d'applications.