Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DYNAMIC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DYNAMIC' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integrated Circuit Syst...
IC42S32200 Datasheet pdf image
900Kb/62P
512K Words x 32 Bits x 4 Banks (64-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM
ICS87993I Datasheet pdf image
186Kb/16P
1-TO-5 DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL PLL CLOCK DRIVER W/DYNAMIC CLOCK SWITCH

1


1



Qu'est-ce que DYNAMIC


Dans les pièces électroniques, «dynamique» est utilisée comme terme signifiant quelque chose qui se déplace ou change. La dynamique est contrastée avec statique et indique un état ou une caractéristique qui change ou actif.

En électronique, le terme dynamique peut être utilisé de différentes manières:

Mémoire dynamique: fait référence au type de mémoire utilisé dans les systèmes informatiques, tels que la mémoire d'accès aléatoire (RAM). La mémoire dynamique est utilisée pour stocker temporairement les données et conserve des données uniquement tant que l'alimentation est connectée. D'un autre côté, la mémoire statique peut conserver les données même sans électricité.

Plage dynamique: un terme utilisé en électronique et acoustique pour indiquer la différence entre les niveaux les plus bas et les plus élevés d'une plage de mesure. Plus la plage dynamique est élevée, moins le bruit et la distorsion sont élevés, et plus la représentation précise des différences de pression saine ou de résistance du signal.

Composant dynamique: fait référence à une pièce avec des paramètres modifiables dans un circuit. Ces composants dynamiques sont utilisés pour contrôler ou modifier le fonctionnement d'un circuit.

Comportement dynamique: le comportement d'un circuit ou d'un système change avec le temps. Ce comportement est caractéristique d'un système dynamique, ce qui signifie un système qui répond dynamiquement en fonction du signal d'entrée.

Dynamique signifie changer ou se déplacer avec le temps, c'est donc un concept important dans de nombreux composants et systèmes électroniques. Ces caractéristiques dynamiques affectent divers champs d'application tels que le fonctionnement du circuit, le traitement du signal et le stockage des données.