Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DROPOUT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DROPOUT' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Advanced Monolithic Sys...
AMS1117-S Datasheet pdf image
624Kb/5P
0.8A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
AMS1117 Datasheet pdf image
894Kb/9P
1A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator

1


1



Qu'est-ce que DROPOUT


Dans les composants électroniques, un dépôt est un composant utilisé comme circuit pour la stabilisation de la tension.

Il est principalement utilisé pour la stabilisation de la tension dans des environnements avec des fluctuations à haute tension.

Le circuit de dépôt utilise la différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie pour atteindre la stabilisation de la tension.

Ce circuit doit maintenir les conditions de charge appropriées pour le dénitlement de tension précise.

Plus précisément, lorsque la tension d'entrée appliquée est inférieure à la tension de sortie, le circuit de dépôt coupe la tension d'entrée pour maintenir la tension de sortie stable.

Il s'agit d'une caractéristique importante pour la stabilisation de la tension.

Les circuits de dépôt sont utilisés dans une variété d'applications, notamment des circuits d'alimentation, des chargeurs de batterie et des alimentations.