Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DROP Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DROP' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Fairchild Semiconductor
FYPF1010DNTU Datasheet pdf image
55Kb/4P
Low forward voltage drop
1N4933 Datasheet pdf image
46Kb/3P
Low forward voltage drop
MBRP2045NTU Datasheet pdf image
98Kb/5P
Low forward voltage drop
MBRP1545N Datasheet pdf image
44Kb/4P
Low forward voltage drop
FYP1004DNTU Datasheet pdf image
50Kb/4P
Low forward voltage drop
FSV240AF Datasheet pdf image
114Kb/5P
Low Forward Voltage Drop: 0.5 V Maximum at 2 A
FSV530AF Datasheet pdf image
111Kb/5P
Low Forward Voltage Drop: 0.54 V Maximum at 5 A
FSV330AF Datasheet pdf image
112Kb/5P
Low Forward Voltage Drop: 0.5 V Maximum at 3 A

1


1



Qu'est-ce que DROP


Dans les composants électroniques, le terme «goutte» fait référence à la réduction ou à l'atténuation d'une tension, d'un courant ou d'un signal dans un dispositif électronique ou un circuit.

Chute de tension: un phénomène dans lequel la tension diminue lorsque le courant passe par une résistance (R) dans un circuit électrique. Selon la loi d'Ome, il est calculé comme v = i x R. Les chutes de tension sont l'une des causes des pertes dans les circuits, et des chutes de tension plus importantes peuvent se produire avec une résistance élevée ou de gros courants.

Baisse de courant: également communément appelée «chute de courant», il se réfère à un phénomène dans lequel le fonctionnement normal n'est pas effectué en raison d'un courant insuffisant dans le circuit. Cela peut être causé par une alimentation de courant insuffisante dans le circuit ou une résistance élevée.

Chute de signal: un phénomène dans lequel un signal dans un dispositif électronique ou un système de communication est affaibli en raison du bruit, de l'interférence ou de l'atténuation du canal. Une chute de signal peut empêcher la transmission normale des données et peut nécessiter une amélioration du signal ou un raffinement à l'aide d'amplificateurs ou de filtres.

Dans tout appareil ou circuit électronique, la chute est l'un des facteurs importants à considérer pendant le processus de conception. Afin de maintenir la puissance ou la stabilité du signal, des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les gouttes et assurer un fonctionnement fiable.