Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DOT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DOT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
AZ Displays
AGM6448F Datasheet pdf image
366Kb/13P
640 x 480 pixel format, CFL Backlight with power harness, 6 inch Display Size, Fine dot pitch of 0.19 mm

1


1



Qu'est-ce que DOT


Dans les composants électroniques, le «point» peut être utilisé dans diverses significations. Certaines utilisations et exemples courants comprennent:

DOT: Une marque ou un symbole, généralement une petite forme circulaire, où une pièce ou un emplacement marqué d'un point a généralement une signification particulière. Par exemple, sur un diagramme de circuit électronique, les points connectés par des points représentent des choses qui sont connectées les unes aux autres.

Représentation des couleurs de la LED (diode émettrice légère): la LED est l'un des composants électroniques, et c'est une diode semi-conductrice qui émet de la lumière à mesure que l'électricité s'écoule. La couleur d'une LED est généralement indiquée par un point après le nom de la couleur. Par exemple, la LED rouge fait référence à une LED rouge.

Capteur de détection de mouvement (matrice de points): La matrice de points est un tableau de points, qui est utilisé pour décrire un capteur qui détecte le mouvement. Il est principalement utilisé dans les systèmes de sécurité ou les dispositifs de détection du corps humain.

Affichage de la matrice de points: Un écran à matrice de points est une matrice de petits points, chacun pouvant être activé et désactivé pour afficher des lettres, des chiffres, des images, etc. Ces écrans sont utilisés dans les horloges électroniques, les panneaux d'affichage, les affichages d'informations, etc.

Dans les composants électroniques, DOT a diverses significations en fonction de la situation et des informations supplémentaires peuvent être nécessaires dans certains contextes. Par conséquent, une explication détaillée peut être nécessaire en fonction de la signification que le point est utilisé.