Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DISTORTION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DISTORTION' - Totale: 68 (1/4) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Linear Technology
DC1642 Datasheet pdf image
108Kb/1P
PRE DISTORTION RECEIVER CLVOS OUTPUT
LT1993-2 Datasheet pdf image
676Kb/20P
800MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier
LTM9003 Datasheet pdf image
382Kb/24P
12-Bit Digital Pre-Distortion Receiver Subsystem
LT6402-6 Datasheet pdf image
238Kb/16P
300MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier
LT6402-12 Datasheet pdf image
240Kb/16P
300MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier
LT6402-20 Datasheet pdf image
335Kb/16P
300MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier
LT1115 Datasheet pdf image
252Kb/16P
Ultralow Noise, Low Distortion, Audio Op Amp
LTC6400CUD-8 Datasheet pdf image
213Kb/16P
2.4GHz Low Noise, Low Distortion Differential ADC
LT1115 Datasheet pdf image
932Kb/12P
Ultra-Low Noise, Low Distortion, Audio Op Amp
LTM9003 Datasheet pdf image
442Kb/24P
12-Bit Digital Pre-Distortion Module Receiver Subsystem
LT1993-4 Datasheet pdf image
726Kb/16P
900MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ ADC Driver
LT5554 Datasheet pdf image
601Kb/32P
Broadband Ultra Low Distortion 7-Bit Digitally Controlled VGA
LT1993-10 Datasheet pdf image
745Kb/16P
700MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ ADC Driver
LT5554 Datasheet pdf image
610Kb/32P
Broadband Ultra Low Distortion 7-Bit Digitally Controlled VGA
LT5514 Datasheet pdf image
275Kb/20P
Ultralow Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain
LT5514 Datasheet pdf image
285Kb/20P
Ultralow Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain
LTC1562 Datasheet pdf image
490Kb/28P
Very Low Noise, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter
LT5524 Datasheet pdf image
190Kb/16P
Low Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain
LTC1562 Datasheet pdf image
351Kb/28P
Very Low Noise, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter
LTC1562-2 Datasheet pdf image
239Kb/16P
Very Low Noise, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter

1 2 3 4 >


1 2 3 4 >



Qu'est-ce que DISTORTION


Dans les composants électroniques, la «distorsion» signifie la distorsion ou la transformation entre un signal d'entrée et un signal de sortie. En général, il fait référence à un phénomène dans lequel les signaux sont déformés dans le processus de traitement ou de transmission des signaux via des composants électroniques ou des circuits électriques.

La distorsion est un élément qui endommage la précision et l'intégrité du signal d'origine et peut se produire pour diverses raisons. Certaines formes de distorsion majeures sont:

Distorsion harmonique distorsion: distorsion, généralement causée par des dispositifs ou des circuits non linéaires, dans lesquels les harmoniques du signal d'origine sont ajoutées ou déformées. Des composants de fréquence supplémentaires apparaissent dans le domaine de fréquence.

Distorsion d'atténuation: distorsion qui est atténuée pendant la propagation du signal, entraînant une diminution ou une perte d'amplitude dans le signal. Il peut se produire principalement lorsqu'un signal passe par un câble électrique ou un circuit électrique.

Distorsion de phase: un phénomène qui se produit principalement dans les filtres ou les dispositifs de traitement du signal, et est un phénomène dans lequel la phase d'un signal est déformée ou modifiée. Seule la phase du signal est modifiée sans modifier le début ou l'amplitude du signal.

Distorsion temporelle: un phénomène dans lequel un signal est déformé temporellement, comme le retard du signal ou la réduction / l'élargissement.

La minimisation de la distorsion est l'un des objectifs importants de la conception électronique des composants et du traitement du signal. La minimisation de la distorsion préserve la précision et l'intégrité du signal et préserve autant que possible les caractéristiques du signal d'origine. Certaines technologies de traitement du signal ou composants électroniques ont des caractéristiques pour compenser ou corriger la distorsion.