Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DISTANCE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DISTANCE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NEC
PS9587 Datasheet pdf image
186Kb/18P
HIGH CMR, 10 Mbps OPEN COLLECTOR OUTPUT TYPE 8-PIN DIP HIGH-SPEED PHOTOCOUPLER FOR CREEPAGE DISTANCE OF 8 mm

1


1



Qu'est-ce que DISTANCE


En électronique, la «distance» fait référence à la distance spatiale entre deux points. Il est considéré comme l'un des facteurs importants de la conception électronique des composants et de la construction du système.

Quelques exemples où la distance joue un rôle important dans l'électronique:

Conception de la carte électronique: une carte électronique est une carte conçue pour connecter divers composants électroniques et leur permettre d'interagir les uns avec les autres. La distance entre les traces (trajets électriques) sur la planche est importante. Des distances ou des interférences proches entre les traces peuvent provoquer des fuites ou des interférences indésirables, ce qui peut affecter le fonctionnement du circuit.

Système de communication sans fil: dans un système de communication sans fil, l'emplacement et la distance des antennes affectent les performances et la plage du signal de communication. La transmission et la réception du signal efficaces ne sont possibles que lorsque la distance entre les antennes est correctement conçue.

Capteurs infrarouges (IR): les capteurs infrarouges (IR) sont utilisés pour détecter la distance à un objet. Une mesure précise n'est possible que lorsque la distance entre le capteur et l'objet est correctement ajustée.

Conscience spatiale du robot: Lorsqu'un robot interagit avec son environnement, il est important d'être conscient de la distance entre les objets dans l'environnement et le robot pour éviter les collisions et assurer un fonctionnement fluide.

Par conséquent, dans la conception électronique des composants et la configuration du système, la distance est considérée comme un facteur important pour garantir la fonction et les performances, et une mesure de distance précise et un ajustement de distance approprié sont souvent nécessaires.