Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIP Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIP' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
National Semiconductor ...
D14D Datasheet pdf image
60Kb/1P
DIP, SIDEBRAZED CERAMIC 14 LEAD
N18A Datasheet pdf image
28Kb/1P
MOLDED DIP, 18 LEAD, .300 CETER
MKT-D40J Datasheet pdf image
34Kb/1P
HERMETIC DIP, 40 LEAD, DUAL CAVITY
NMC95C12 Datasheet pdf image
310Kb/9P
1024-bit CMOS EEPROM with DIP Switches

1


1



Qu'est-ce que DIP


Dans les composants électroniques, «Dip» est une abréviation pour «package en ligne double», ce qui signifie un double package en ligne. Le DIP est un type de package qui enferme et protège les composants électroniques.

Les packages DIP sont utilisés pour protéger les composants électroniques et fournir un support mécanique. Il s'agit de garantir que le composant peut interagir avec d'autres composants ou être correctement monté sur la carte. Le package DIP a des épingles, qui sont utilisées pour connecter les composants électroniques aux circuits et transmettre des signaux électriques.

Les packages DIP sont principalement utilisés pour les composants électroniques de petite taille tels que les résistances, les condensateurs et les circuits intégrés (CI). Le package DIP a des épingles disposées en deux lignes, qui est l'origine du nom du package DIP, Double package en ligne.

Le package DIP fournit une prise en charge mécanique du composant, ce qui facilite le montage et la suppression du composant de la carte. Cependant, ces dernières années, les packages de dispositifs de surface (SMD), qui sont des packages plus petits et de densité plus élevée de composants électroniques, sont devenus plus largement utilisés. Le package SMD est utilisé en soudant directement les pièces à la carte sans broches, et a l'avantage d'économiser de l'espace et d'augmenter l'efficacité du processus de fabrication. Ainsi, alors que certains composants électroniques sont disponibles dans des packages DIP, les composants électroniques modernes ont tendance à utiliser principalement des packages SMD.