Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIODE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIODE' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Voltage Multipliers Inc...
M160UFGHT Datasheet pdf image
90Kb/2P
High Voltage High Temp Diode - Axial Lead 10mA ??100ns
OZ100SG Datasheet pdf image
118Kb/2P
High Voltage Opto-diode - Axial Lead 0.30A - 0.50A ??3000ns
Z50FF3LLHT Datasheet pdf image
361Kb/1P
High Voltage Diode - Formed Lead 0.80A l 30ns l Hermetic

1


1



Qu'est-ce que DIODE


Une diode est un type de composant électronique qui permet au courant de circuler dans une seule direction.

Il est composé d'un matériau semi-conducteur avec deux électrodes, appelées anode et cathode, fixées aux extrémités opposées du matériau.

Lorsqu'une tension positive est appliquée à l'anode et une tension négative à la cathode, le courant traverse la diode.

Si la tension est inversée, la diode bloque la circulation du courant. Les diodes sont couramment utilisées dans les alimentations, les applications de radiofréquence (RF) et dans le redressement du courant alternatif (AC) en courant continu (DC).