Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 11 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
XFMRS Inc.
XF0033AT-5S2 Datasheet pdf image
50Kb/1P
DIGITAL AUDIO TRANSFORMERS
XF00531T1 Datasheet pdf image
62Kb/1P
Digital Audio Magnetics TRANSFORMERS
XF1045AT Datasheet pdf image
48Kb/1P
DIGITAL AUDIO DATA TRANSMISSION
XF00531T1 Datasheet pdf image
62Kb/1P
Digital Audio Magnetics TRANSFORMERS
XF0033AT-00S Datasheet pdf image
74Kb/1P
TRANSFORMER Digital Audio Data Transmission
XF0033AT-00SM Datasheet pdf image
50Kb/1P
TRANSFORMER Digital Audio Data Tranmission
XF2256AT Datasheet pdf image
624Kb/2P
AUDIO Transformers Digital Audio Transformers
XF0033AT Datasheet pdf image
44Kb/1P
TRANSFORMER Digital Audio Data Transmission
XF0033AT Datasheet pdf image
42Kb/1P
TRANSFORMER Digital Audio Data Transmission
XF0033AT-00S Datasheet pdf image
43Kb/1P
TRANSFORMER Digital Audio Data Transmission
XF100910DL-100M Datasheet pdf image
45Kb/1P
XF100910DL Series Power Inductors for Class D Digital Audio Amplifiers

1


1



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.