Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 20 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
VTI technologies
SCA8X0 Datasheet pdf image
527Kb/35P
VTI Automotive Digital Accelerometer Platform
SCA830-D05 Datasheet pdf image
85Kb/3P
SINGLE AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA2120-D05 Datasheet pdf image
105Kb/3P
2-AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA810-D01 Datasheet pdf image
85Kb/3P
SINGLE AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA2100-D01 Datasheet pdf image
106Kb/3P
2-AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA2110-D03 Datasheet pdf image
105Kb/3P
2-AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA820-D03 Datasheet pdf image
85Kb/3P
SINGLE AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA3060-D01 Datasheet pdf image
242Kb/4P
DIGITAL LOW POWER ACCELEROMETER FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
SCA3100-D01 Datasheet pdf image
106Kb/3P
3-AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA2120-D07 Datasheet pdf image
129Kb/4P
2-AXIS ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA830-D07 Datasheet pdf image
107Kb/6P
1-AXIS INCLINOMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA3000-D01 Datasheet pdf image
209Kb/4P
3-AXIS LOW POWER ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA3100-D07 Datasheet pdf image
129Kb/4P
3-AXIS HIGH PERFORMANCE ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA3000-D02 Datasheet pdf image
211Kb/4P
3-AXIS LOW POWER ACCELEROMETER WITH DIGITAL I2C INTERFACE
SCA3100-D04 Datasheet pdf image
148Kb/6P
3-AXIS HIGH PERFORMANCE ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA3000-E05 Datasheet pdf image
193Kb/4P
3-AXIS ULTRA LOW POWER ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA3000-E04 Datasheet pdf image
226Kb/4P
3-AXIS ULTRA LOW POWER ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
SCA3000-E02 Datasheet pdf image
207Kb/4P
3-AXIS ULTRA LOW POWER ACCELEROMETER WITH DIGITAL I2C INTERFACE
SCA3000-E01 Datasheet pdf image
204Kb/4P
3-AXIS ULTRA LOW POWER ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI INTERFACE
CMA3000-D01 Datasheet pdf image
201Kb/4P
3-AXIS ULTRA LOW POWER ACCELEROMETER WITH DIGITAL SPI AND I2C INTERFACE

1


1



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.