Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Zoran Corporation
COACH10 Datasheet pdf image
116Kb/2P
Digital Camera Processor
PM-2060I Datasheet pdf image
67Kb/2P
Precision Digital Modulator
ZR36470 Datasheet pdf image
81Kb/2P
Digital Camera Processor
ZR36460 Datasheet pdf image
94Kb/2P
Digital Camera Processor
PM-1075 Datasheet pdf image
66Kb/2P
Precision Digital Modulator
PM-1100 Datasheet pdf image
65Kb/2P
Precision Digital Modulator/Synthesizer
ZR39160 Datasheet pdf image
87Kb/2P
Integrated Digital TV Processors
ZR39150 Datasheet pdf image
130Kb/2P
INTEGRATED DIGITAL TV PROCESSORS
ZR38601 Datasheet pdf image
77Kb/2P
PROGRAMMABLE DIGITAL AUDIO PROCESSOR
ZR39600 Datasheet pdf image
111Kb/2P
Integrated High Definition Digital TV Processors

1


1



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.