Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 72 (1/4) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Zarlink Semiconductor I...
MT8981D Datasheet pdf image
561Kb/17P
Digital Switch
MT9171 Datasheet pdf image
553Kb/28P
Digital Subscriber Interface Circuit Digital Network Interface Circuit
MT90826 Datasheet pdf image
571Kb/46P
Quad Digital Switch
MT8985 Datasheet pdf image
568Kb/26P
Enhanced Digital Switch
MT90820 Datasheet pdf image
573Kb/37P
Large Digital Switch
ZL50017_0611 Datasheet pdf image
498Kb/51P
1 K Digital Switch
MT8986 Datasheet pdf image
765Kb/46P
Multiple Rate Digital Switch
ZL50017 Datasheet pdf image
500Kb/51P
1 K Digital Switch
MT90823AP Datasheet pdf image
663Kb/46P
3V Large Digital Switch
MT9173 Datasheet pdf image
613Kb/28P
Digital Subscriber Interface Circuit with RxSB Digital Network Interface Circuit with RxSB
ZL50023 Datasheet pdf image
1Mb/80P
Enhanced 4 K Digital Switch
ZL50012 Datasheet pdf image
1Mb/65P
Flexible 512-ch Digital Switch
MT9196 Datasheet pdf image
635Kb/46P
Integrated Digital Phone Circuit (IDPC)
ZL50016 Datasheet pdf image
678Kb/81P
Enhanced 1 K Digital Switch
VP531 Datasheet pdf image
279Kb/17P
NTSC/PAL Digital Video Encoder
VP531E Datasheet pdf image
277Kb/17P
NTSC/PAL Digital Video Encoder
MT90869 Datasheet pdf image
1Mb/76P
Flexible 16K Digital Switch (F16kDX)
VP5513 Datasheet pdf image
276Kb/19P
NTSC/PAL Digital Video Encoder
VP5311B Datasheet pdf image
289Kb/17P
NTSC/PAL Digital Video Encoder
VP5311C Datasheet pdf image
312Kb/19P
NTSC/PAL Digital Video Encoder

1 2 3 4 >


1 2 3 4 >



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.