Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 32 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Zilog, Inc.
Z89302 Datasheet pdf image
74Kb/8P
Digital Television Controller
Z89340 Datasheet pdf image
373Kb/30P
Digital Wavetable Engine
Z90341 Datasheet pdf image
69Kb/7P
DIGITAL TELEVISION CONTROLLER
Z89303 Datasheet pdf image
52Kb/8P
DIGITAL TELEVISION CONTROLLER
Z89313 Datasheet pdf image
52Kb/8P
DIGITAL TELEVISION CONTROLLER
Z89314 Datasheet pdf image
85Kb/8P
DIGITAL TELEVISION CONTROLLER
Z89332 Datasheet pdf image
62Kb/8P
Digital Television Controller
Z90365 Datasheet pdf image
35Kb/8P
Digital Television Controller
Z89300 Datasheet pdf image
86Kb/8P
DIGITAL TELEVISION CONTROLLER
Z89331 Datasheet pdf image
43Kb/7P
OTP DIGITAL TELEVISIONCONTROLLER
Z90231 Datasheet pdf image
128Kb/9P
Z8 DIGITAL TELEVISION CONTROLLERS
Z89323 Datasheet pdf image
514Kb/61P
16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8932120PSC Datasheet pdf image
299Kb/40P
16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z89390 Datasheet pdf image
74Kb/11P
16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Z89C00 Datasheet pdf image
179Kb/28P
16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Z89321 Datasheet pdf image
299Kb/40P
16-Bit Digital Signal Processors
Z86C95 Datasheet pdf image
147Kb/18P
CMOS Z8 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR (DSP)
Z89320 Datasheet pdf image
77Kb/7P
16-BIT DSP DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Z86127 Datasheet pdf image
106Kb/8P
LOW-COST DIGITAL TELEVISION CONTROLLER (LDTC)
IXRD1002 Datasheet pdf image
1Mb/15P
High Power Digital Inrush Current Controller

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.