Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Xicor Inc.
X9313 Datasheet pdf image
50Kb/10P
E2POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
X9314 Datasheet pdf image
53Kb/10P
E2POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
X9C102 Datasheet pdf image
83Kb/15P
E2POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
X9312 Datasheet pdf image
50Kb/9P
E2POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
X9258 Datasheet pdf image
413Kb/22P
Quad Digital Controlled Potentiometers (XDCP)
X9221 Datasheet pdf image
65Kb/14P
Dual E2POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
X9241 Datasheet pdf image
76Kb/16P
Quad E2POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
X9316 Datasheet pdf image
68Kb/12P
E 2 POT??Nonvolatile Digital Potentiometer
X9315 Datasheet pdf image
73Kb/13P
E 2 POT TM Nonvolatile Digital Potentiometer
ZL8101 Datasheet pdf image
928Kb/36P
Adaptive Digital DC/DC PWM Controller with Auto Compensation

1


1



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.