Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 18 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Wolfson Microelectronic...
WM8816 Datasheet pdf image
368Kb/12P
Stereo Digital Volume Control
WM8816 Datasheet pdf image
163Kb/13P
Stereo Digital Volume Control
WM8803 Datasheet pdf image
376Kb/45P
DIGITAL AUDIO INTERFACE RECEIVER
WM8711L Datasheet pdf image
128Kb/2P
portable digital audio solutions
WM8802 Datasheet pdf image
516Kb/65P
Digital Audio Interface Transceiver
WM7210 Datasheet pdf image
247Kb/12P
Top Port Digital Silicon Microphone
WM7220 Datasheet pdf image
254Kb/12P
Top Port Digital Silicon Microphone
WM7230 Datasheet pdf image
320Kb/12P
Bottom Port Digital Silicon Microphone
WM7211 Datasheet pdf image
305Kb/14P
Top Port Digital Silicon Microphone
WM7231 Datasheet pdf image
292Kb/14P
Bottom Port Digital Silicon Microphone
WM5615 Datasheet pdf image
117Kb/12P
10-Bit Digital-to-Analogue Converter
WM8804 Datasheet pdf image
699Kb/66P
1:1 Digital Interface Transceiver with PLL
WM2148 Datasheet pdf image
255Kb/14P
14-bit 8MSPS Analogue-To-Digital Converter
WM8805 Datasheet pdf image
853Kb/65P
8:1 Digital Interface Transceiver with PLL
WM2130 Datasheet pdf image
186Kb/20P
10 - BIT 30MSPS ANALOGUE- TO - DIGITAL CONVERTER
WM8741 Datasheet pdf image
903Kb/63P
24-bit 192kHz DAC with Advanced Digital Filtering
WM8741 Datasheet pdf image
862Kb/64P
24-bit 192kHz DAC with Advanced Digital Filtering
WM8950 Datasheet pdf image
669Kb/52P
ADC WITH MICROPHONE INPUT AND PROGRAMMABLE DIGITAL FILTERS

1


1



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.