Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 11 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Winbond
WMS7201 Datasheet pdf image
318Kb/29P
256-TAP NON-VOLATILE DIGITAL POTENTIOMETER
WMS7202 Datasheet pdf image
282Kb/30P
256-TAP DUAL-CHANNEL NON-VOLATILE DIGITAL
W88611P Datasheet pdf image
35Kb/1P
VCD 4X RF AMP/DIGITAL SERVO & DSP
WMS7204 Datasheet pdf image
320Kb/32P
256-TAP QUAD-CHANNEL NON-VOLATILE DIGITAL POTENTIOMETER
WMS7170 Datasheet pdf image
382Kb/23P
NONVOLATILE DIGITAL POTENTIOMETERS WITH UP/DOWN (3-WIRE) INTERFACE
WMS7130 Datasheet pdf image
382Kb/23P
NONVOLATILE DIGITAL POTENTIOMETERS WITH UP/DOWN (3-WIRE) INTERFACE
WMS7110 Datasheet pdf image
383Kb/23P
NONVOLATILE DIGITAL POTENTIOMETERS WITH UP/DOWN (3-WIRE) INTERFACE
ISD5100 Datasheet pdf image
612Kb/88P
SINGLE-CHIP 1 TO 16 MINUTES DURATION VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICES WITH DIGITAL STORAGE CAPABILITY
ISD5116 Datasheet pdf image
735Kb/57P
Single-Chip Voice Record/Playback Device Up to 16-Minute Duration with Digital Storage Capability
WMS7140 Datasheet pdf image
309Kb/23P
NONVOLATILE DIGITAL POTENTIOMETERS WITH UP/DOWN (3-WIRE) INTERFACE, 10KOHM, 50KOHM, 100KOHM RESISTANCE 16 TAPS WITH OPTIONAL OUTPUT BUFFER
WMS7170 Datasheet pdf image
283Kb/22P
NON-VOLATILE DIGITAL POTENTIOMETERS WITH UP/DOWN (3-WIRE) INTERFACE, 10KOHM, 50KOHM, 100KOHM RESISTANCE 100 TAPS WITHOUT / WITH OUTPUT BUFFER

1


1



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.