Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 12 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Vishay Siliconix
VCNL3036 Datasheet pdf image
226Kb/16P
High Resolution Digital Biosensor for Wearable Applications
VCNL3036X01 Datasheet pdf image
238Kb/16P
High Resolution Digital Proximity Sensor With I2C Interface
01-Jan-2022
VCNL3036X01 Datasheet pdf image
239Kb/16P
High Resolution Digital Proximity Sensor With I2C Interface
01-Jan-2023
TEKS5400 Datasheet pdf image
134Kb/5P
Silicon Photo Schmitt Trigger with Digital Output, RoHS Compliant
Rev. 2.3, 19-Nov-08
VCNL3036 Datasheet pdf image
225Kb/16P
High Resolution Digital Biosensor for Wearable Applications With I2C Interface
01-Jan-2022
VCNL3036 Datasheet pdf image
226Kb/16P
High Resolution Digital Biosensor for Wearable Applications With I2C Interface
01-Jan-2023
VCNL4020C Datasheet pdf image
215Kb/16P
High Resolution Digital Biosensor for Wearable Applications With I2C Interface
01-Jan-2023
VCNL4020C Datasheet pdf image
224Kb/16P
High Resolution Digital Biosensor for Wearable Applications with I2C Interface
Rev. 1.0, 12-Jul-16
VCNL4020C Datasheet pdf image
215Kb/16P
High Resolution Digital Biosensor for Wearable Applications With I2C Interface
01-Jan-2022
SI9121 Datasheet pdf image
98Kb/9P
High-Voltage, Non-Isolated Buck-Boost Converter for ISDN Digital Phones
Rev. C, 19-Apr-04
SIP42104 Datasheet pdf image
615Kb/11P
H-Bridge Driver and Pulse Width Controller for Digital Camera Micro Modules
01-Jan-2022
SIP42104 Datasheet pdf image
522Kb/11P
H-Bridge Driver and Pulse Width Controller for Digital Camera Micro Modules
Rev. C, 04-Feb-08

1


1



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.