Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIFFUSED Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIFFUSED' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Seoul Semiconductor
FB102 Datasheet pdf image
283Kb/13P
1.6*0.8*0.6 mm Untinted, Diffused flat mold
HBTGFR421-W Datasheet pdf image
1Mb/14P
1.6*1.5*0.5 mm Untited, Diffused flat mold
FR104-II1 Datasheet pdf image
277Kb/13P
1.6*0.8*0.4mm Untinted, Diffused flat mold Dominant Wavelength: 625nm
GR101 Datasheet pdf image
285Kb/13P
1.6*0.8*0.8 mm Untinted, Diffused flat mold Dominant Wavelength: 570nm
HBTGFR421-KR Datasheet pdf image
1Mb/13P
1.6*1.5*0.5 mm Untited, Diffused flat mold Wavelength: -.Red: 625nm Green: 525nm Blue: 472nm

1


1



Qu'est-ce que DIFFUSED


Dans les composants électroniques, diffusé est un terme couramment utilisé dans le processus de fabrication de semi-conducteurs.

Dans le processus de fabrication de semi-conducteurs, diffus fait généralement référence à une technologie qui dissout les impuretés dans un matériau semi-conducteur et provoque une réaction d'oxydation pour créer un dispositif semi-conducteur souhaité.

Ces technologies sont l'un des processus importants pour déterminer les caractéristiques des dispositifs semi-conducteurs.

Par exemple, dans les dispositifs semi-conducteurs utilisant du silicium, la diffusion (une technologie qui provoque une réaction d'oxydation par la fusion) est couramment utilisée pour former une jonction PN (jonction positive négative) à l'intérieur du dispositif.

Cette jonction PN est l'un des composants de base des diodes, des transistors et des circuits intégrés utilisés dans divers composants électroniques, et est un facteur important pour déterminer les caractéristiques électriques des dispositifs semi-conducteurs.