Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIFFERENTIAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIFFERENTIAL' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Kemet Corporation
SN3-300 Datasheet pdf image
784Kb/13P
Differential Mode SN Coils, Standard Series
HHBC8S-0R6A0024V Datasheet pdf image
764Kb/14P
Differential Mode Coils, HHBC Series (Fe-Si)
PHBC8S-0R6A0024V Datasheet pdf image
761Kb/14P
Differential Mode Coils, PHBC Series (Fe-Ni)
SHBC8S-0R6A0024V Datasheet pdf image
788Kb/14P
Differential Mode Coils, SHBC Series (Fe-Si-Al)
SN5-30P2 Datasheet pdf image
289Kb/6P
Differential Mode SN Coils, SN-P2 Series, Terminal Base Type
SN10-300J Datasheet pdf image
384Kb/6P
Differential Mode SN Coils, SN-J Series, Terminal Base Type
SN5-300JB Datasheet pdf image
293Kb/6P
Differential Mode SN Coils, SN-JB Series, Terminal Base Type

1


1



Qu'est-ce que DIFFERENTIAL


Le différentiel dans l'électronique fait référence à une méthode de mesure ou de traitement de la différence entre deux signaux ou tensions. Les deux signaux sont généralement de la même ampleur mais propagés dans des directions opposées.

Le différentiel est l'un des concepts très importants des circuits électroniques.

Cela présente de nombreux avantages, tels que la protection des signaux contre le bruit ou les interfaces, l'amélioration de la qualité du signal et l'activation de la transmission de données à grande vitesse.

Certains exemples d'utilisation de l'électronique incluent:

Amplificateurs différentiels: les amplificateurs différentiels sont des circuits qui mesurent la différence entre deux signaux d'entrée et amplifient ce signal de différence.

Cela permet la compensation pour le bruit du signal d'entrée ou le bruit de mode commun.

Lignes de transmission différentielle: les lignes de transmission différentielles se composent de deux circuits de signal électrique parallèle.

Ce circuit est utilisé pour réduire le bruit et l'interface à des fréquences élevées et pour augmenter le débit de données.

Signaux différentiels: les signaux différentiels sont une méthode de transmission de données en utilisant la différence entre deux signaux.

Cette méthode permet l'atténuation du bruit et la transmission de données à grande vitesse.

De cette façon, le différentiel offre diverses fonctions et avantages dans les composants électroniques.