Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIFFERENTIAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIFFERENTIAL' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Diodes Incorporated
AP331A Datasheet pdf image
275Kb/13P
SINGLE DIFFERENTIAL COMPARATOR
AP331A Rev. 2
LM2901 Datasheet pdf image
752Kb/18P
DUAL AND QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM2901Q Datasheet pdf image
670Kb/19P
AUTOMOTIVE COMPLIANT DUAL AND QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
PI3DBS3224 Datasheet pdf image
1Mb/12P
3.3V High Speed 2 : 4 Differential Mux/Demux
March 2020
PI6C49CB01Q Datasheet pdf image
1Mb/7P
Automotive AEC-Q100 Qualified 1-to-1 Differential-to-LVCMOS/LVTTL Translator
September 2019
PAM8407 Datasheet pdf image
330Kb/12P
2x3W Stereo Differential Input Class D Audio Amplifier with Up/Down Volume Control
PAM8408 Datasheet pdf image
453Kb/11P
2x3W STEREO DIFFERENTIAL INPUT CLASS D AUDIO AMPLIFIER WITH MEMORY UP/DOWN VOLUME

1


1



Qu'est-ce que DIFFERENTIAL


Le différentiel dans l'électronique fait référence à une méthode de mesure ou de traitement de la différence entre deux signaux ou tensions. Les deux signaux sont généralement de la même ampleur mais propagés dans des directions opposées.

Le différentiel est l'un des concepts très importants des circuits électroniques.

Cela présente de nombreux avantages, tels que la protection des signaux contre le bruit ou les interfaces, l'amélioration de la qualité du signal et l'activation de la transmission de données à grande vitesse.

Certains exemples d'utilisation de l'électronique incluent:

Amplificateurs différentiels: les amplificateurs différentiels sont des circuits qui mesurent la différence entre deux signaux d'entrée et amplifient ce signal de différence.

Cela permet la compensation pour le bruit du signal d'entrée ou le bruit de mode commun.

Lignes de transmission différentielle: les lignes de transmission différentielles se composent de deux circuits de signal électrique parallèle.

Ce circuit est utilisé pour réduire le bruit et l'interface à des fréquences élevées et pour augmenter le débit de données.

Signaux différentiels: les signaux différentiels sont une méthode de transmission de données en utilisant la différence entre deux signaux.

Cette méthode permet l'atténuation du bruit et la transmission de données à grande vitesse.

De cette façon, le différentiel offre diverses fonctions et avantages dans les composants électroniques.