Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DETECTOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DETECTOR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Agere Systems
LUCDA4044 Datasheet pdf image
210Kb/6P
Phase Frequency Detector

1


1



Qu'est-ce que DETECTOR


Dans les composants électroniques, le «détecteur» fait généralement référence à un appareil ou un circuit utilisé pour détecter les signaux électroniques et mesurer, analyser ou traiter ces signaux. Un détecteur détecte un signal d'entrée et le convertit en un autre formulaire afin qu'il puisse fournir des informations à l'utilisateur ou interagir avec d'autres systèmes.

Il existe plusieurs types de détecteurs couramment utilisés, notamment:

Détecteurs légers: des détecteurs de lumière, également connus sous le nom de photosenseurs ou de photocellules, détectent la présence, l'intensité ou la fréquence de la lumière et la convertir en signal électrique. Les détecteurs de lumière sont utilisés dans une variété d'applications, notamment les communications optiques, l'éclairage automobile et la détection de la lumière.

Détecteur de chaleur: Un détecteur de chaleur détecte la température et le convertit en un signal électrique. Les détecteurs thermiques sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'imagerie thermique, la surveillance environnementale et la mesure de la température.

Capteur de courant: un détecteur de courant détecte la quantité de courant qui coule et la convertit en signal électrique. Les détecteurs actuels sont utilisés pour la surveillance de l'alimentation, la gestion des batteries de voitures, la protection de l'électronique, etc.

Détecteur de tension: Un détecteur de tension détecte la tension dans un circuit ou un système et le convertit en signal électrique. Des détecteurs de tension sont utilisés pour la surveillance de l'alimentation, la stabilisation de la tension, la gestion de la batterie, etc.

Récepteur radio: un récepteur radio est utilisé pour détecter les signaux radio et récupérer la voix ou les données. Les récepteurs radio sont utilisés pour la radiodiffusion, les communications radio, la réception par satellite, etc.

Circuit d'interface du capteur: Le circuit d'interface du capteur fournit des circuits pour détecter et traiter divers types de signaux de capteur. Le circuit d'interface du capteur effectue une amplification, une conversion, un filtrage et une numérisation du signal du capteur.

En dehors de cela, différents types de détecteurs sont utilisés en électronique. Les détecteurs jouent un rôle important dans les systèmes électroniques en détectant les signaux et en utilisant ces signaux pour effectuer des fonctions utiles dans une variété d'applications.