Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DETECTOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DETECTOR' - Totale: 19 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
List of Unclassifed Man...
S-805 Datasheet pdf image
1Mb/28P
VOLTAGE DETECTOR
M2006C Datasheet pdf image
197Kb/5P
PIR Motion Detector
H23A1 Datasheet pdf image
99Kb/2P
MATCHED EMITTED DETECTOR
PH300 Datasheet pdf image
66Kb/4P
PEAK HOLD DETECTOR
BD5223 Datasheet pdf image
375Kb/4P
VOLTAGE DETECTOR IC
IRD1 Datasheet pdf image
21Kb/2P
Infrared Pulse Detector
PSD6407 Datasheet pdf image
1Mb/16P
POSITION SENSITIVE DETECTOR
FX633 Datasheet pdf image
331Kb/12P
Call Progress Tone Detector
H23B1 Datasheet pdf image
96Kb/2P
MATCHED EMITTER DETECTOR PAIR
DBX2252 Datasheet pdf image
175Kb/2P
TRUE RMS LEVEL DETECTOR
MX623 Datasheet pdf image
59Kb/6P
Line-Powered Call Progress Tone Detector
DBL2036 Datasheet pdf image
233Kb/5P
PAL/SECAM DETECTOR FOR A VTR
AN5130 Datasheet pdf image
245Kb/4P
COLOR TV IF AMPLIFIER DETECTOR AGC, AFC CIRCUITS
TDB1080 Datasheet pdf image
269Kb/6P
I.F. LIMITING AMPLIFIER, FM DETECTOR AND AUDIO AMPLIFIER
WT8048 Datasheet pdf image
52Kb/10P
DPMS (Display Power Management Signaling) Detector for Green Monitor
WT8045 Datasheet pdf image
447Kb/25P
Synchronous Signal Discriminator and Power Saving Detector for Green Monitor
RE46C122 Datasheet pdf image
173Kb/9P
CMOS Ionization Smoke Detector ASIC with Interconnect and Timer Mode Preliminary Product Specification
TDA4321XS Datasheet pdf image
110Kb/16P
FM-IF IC with counter output, analog STS, field strength indicator, noise detector and mute setting
WT7511 Datasheet pdf image
61Kb/1P
protection circuits, power good output (PGO), fault protection latch (FPL_N) and a protection detector function (PDON_N) control

1


1



Qu'est-ce que DETECTOR


Dans les composants électroniques, le «détecteur» fait généralement référence à un appareil ou un circuit utilisé pour détecter les signaux électroniques et mesurer, analyser ou traiter ces signaux. Un détecteur détecte un signal d'entrée et le convertit en un autre formulaire afin qu'il puisse fournir des informations à l'utilisateur ou interagir avec d'autres systèmes.

Il existe plusieurs types de détecteurs couramment utilisés, notamment:

Détecteurs légers: des détecteurs de lumière, également connus sous le nom de photosenseurs ou de photocellules, détectent la présence, l'intensité ou la fréquence de la lumière et la convertir en signal électrique. Les détecteurs de lumière sont utilisés dans une variété d'applications, notamment les communications optiques, l'éclairage automobile et la détection de la lumière.

Détecteur de chaleur: Un détecteur de chaleur détecte la température et le convertit en un signal électrique. Les détecteurs thermiques sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'imagerie thermique, la surveillance environnementale et la mesure de la température.

Capteur de courant: un détecteur de courant détecte la quantité de courant qui coule et la convertit en signal électrique. Les détecteurs actuels sont utilisés pour la surveillance de l'alimentation, la gestion des batteries de voitures, la protection de l'électronique, etc.

Détecteur de tension: Un détecteur de tension détecte la tension dans un circuit ou un système et le convertit en signal électrique. Des détecteurs de tension sont utilisés pour la surveillance de l'alimentation, la stabilisation de la tension, la gestion de la batterie, etc.

Récepteur radio: un récepteur radio est utilisé pour détecter les signaux radio et récupérer la voix ou les données. Les récepteurs radio sont utilisés pour la radiodiffusion, les communications radio, la réception par satellite, etc.

Circuit d'interface du capteur: Le circuit d'interface du capteur fournit des circuits pour détecter et traiter divers types de signaux de capteur. Le circuit d'interface du capteur effectue une amplification, une conversion, un filtrage et une numérisation du signal du capteur.

En dehors de cela, différents types de détecteurs sont utilisés en électronique. Les détecteurs jouent un rôle important dans les systèmes électroniques en détectant les signaux et en utilisant ces signaux pour effectuer des fonctions utiles dans une variété d'applications.