Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DEFLECTION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DEFLECTION' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integral Corp.
ILA3654 Datasheet pdf image
173Kb/3P
VERTICAL DEFLECTION AND GUARD CIRCUIT
ILA8351 Datasheet pdf image
279Kb/6P
DC-COUPLED VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT

1


1



Qu'est-ce que DEFLECTION


Dans les composants électroniques, la déviation fait référence à la déviation d'un faisceau d'électrons ou d'un signal dans une direction spécifique. Cela fait référence à une fonction qui manipule le chemin d'un faisceau d'électrons ou d'un signal à l'aide d'un champ électromagnétique pour le déplacer dans une direction souhaitée.

La déviation est utilisée dans une variété de composants et de dispositifs électroniques. Certains exemples incluent:

Système électro-optique: La déviation est utilisée pour détourner les rayons lumineux dans une direction spécifique à l'aide de lentilles ou de miroirs optiques. Il joue un rôle important dans les systèmes optiques tels que les lasers et les communications à fibre optique.

Tube à rayons cathodiques (CRT): Un CRT utilise un faisceau d'électrons pour créer une image sur un écran, qui dévie le faisceau d'électrons pour manipuler le faisceau d'électrons à un emplacement spécifique sur l'écran.

Microscope électronique: Un microscope électronique est utilisé pour observer la structure microscopique d'un objet à l'aide d'un faisceau d'électrons. Il irrade la surface d'un objet en détournant un faisceau d'électrons et crée une image.

Système radar: le radar est utilisé pour mesurer la position, la distance, la vitesse, etc. des objets à l'aide d'ondes radio. La déviation des ondes radio fournit des informations sur la position et le mouvement des objets.

Systèmes de régulateur de vitesse: la technologie de déviation peut être utilisée dans les voitures ou dans les systèmes d'aide à la conduite en voiture. Par exemple, vous pouvez implémenter des fonctions telles que l'ajustement automatique du chemin de conduite en ajustant la direction en fonction de la vitesse ou de la distance du véhicule.

La déviation joue un rôle important dans de nombreuses applications dans les composants électroniques et les systèmes électroniques. Une déviation précise et un positionnement des faisceaux d'électrons ou des signaux est essentiel dans une variété de technologies et d'applications.