Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DECODER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DECODER' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Skyworks Solutions Inc.
SKY14151-350LF Datasheet pdf image
505Kb/7P
High-Power Single Pole Four Throw (SP4T) Switch with Decoder
SKY13388-465LF Datasheet pdf image
859Kb/9P
0.1 to 2.7 GHz SP4T Switch with Integrated Logic Decoder
SKY13392-359LF Datasheet pdf image
980Kb/10P
0.02-4.0 GHz High Isolation SP4T Absorptive Switch With Decoder
SKY13384-350LF Datasheet pdf image
989Kb/12P
0.02 to 4.0 GHz High Isolation SP4T Absorptive Switch with Decoder
SKY13292-365LF Datasheet pdf image
1Mb/14P
4 x 2 Switch Matrix with Tone/Voltage Decoder 250 MHz-2.15 GHz

1


1



Qu'est-ce que DECODER


Un décodeur est un composant électronique qui interprète un signal d'entrée numérique et génère une sortie. Il sert à activer la sortie en fonction du modèle d'entrée donné, et le décodeur est principalement implémenté en tant que circuit intégré numérique (IC).

Le décodeur a principalement les caractéristiques suivantes:

Entrées multiples: le décodeur peut recevoir plusieurs signaux d'entrée numériques. Chaque entrée est représentée par un état logique (0 ou 1), qui active une sortie spécifique basée sur une combinaison de signaux d'entrée.

Sélection de sortie: le décodeur active une sortie spécifique en fonction du modèle d'entrée. Un modèle d'entrée est composé d'une combinaison spécifique de signaux d'entrée et la sortie correspondante est sélectionnée. Par exemple, un décodeur 2 à 4 peut sélectionner l'une des quatre sorties avec deux signaux d'entrée.

Fonction d'interprétation: Le décodeur interprète le modèle d'entrée pour activer une sortie spécifique. Il est utilisé pour interpréter les informations représentées sous forme de signaux numériques et les convertir en différents états de sortie.

Les décodeurs sont utilisés dans une variété d'applications. Par exemple, les décodeurs d'adresses sont utilisés dans les systèmes informatiques pour gérer la communication avec la mémoire ou les périphériques d'entrée / de sortie. Comme autre exemple, les décodeurs de segment sont utilisés pour afficher des nombres ou des caractères sur un périphérique d'affichage tel qu'un affichage à 7 segments.

Les décodeurs réduisent la complexité des systèmes numériques et fournissent un moyen pratique d'interpréter les signaux d'entrée et les sorties de contrôle. Par conséquent, les décodeurs jouent un rôle important dans les composants électroniques et sont activement utilisés dans divers systèmes et appareils numériques.