Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DARLINGTON Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DARLINGTON' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
IK Semicon Co., Ltd
IK62083 Datasheet pdf image
336Kb/9P
8CH Darlington Sink Driver
IK62083 Datasheet pdf image
450Kb/8P
8CH Darlington Sink Driver
IK62783 Datasheet pdf image
419Kb/10P
8CH DARLINGTON SOURCE DRIVER
ILN2003A Datasheet pdf image
541Kb/8P
HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS
ILN2003A Datasheet pdf image
293Kb/8P
HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS

1


1



Qu'est-ce que DARLINGTON


Dans les composants électroniques, Darlington fait référence à l'une des structures des transistors bipolaires utilisées pour l'amplification de puissance.

La structure de Darlington est une structure dans laquelle deux transistors bipolaires sont couplés ensemble, et a une efficacité d'amplification plus élevée qu'un seul transistor bipolaire.

Les structures de Darlington sont principalement construites à l'aide de transistors NPN, combinant deux transistors en série entre eux.

À l'heure actuelle, il a une structure dans laquelle le collecteur d'un transistor et la base d'un autre transistor sont connectés.

Cette structure fournit une amplification de courant élevée et peut générer un grand signal de sortie pour un petit signal d'entrée.

La structure de Darlington est utilisée dans une variété de circuits d'amplificateurs de puissance.

Par exemple, il peut être utilisé dans la commande du moteur, le lecteur LED, la sortie du haut-parleur, etc.

Étant donné que la plupart de ces circuits gèrent une tension élevée et un courant élevé, la structure de Darlington est utilisée pour augmenter l'efficacité de l'amplification de puissance et améliorer la stabilité.