Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DACS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DACS' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Microchip Technology
MCP4821 Datasheet pdf image
1Mb/36P
12-Bit DACs with Internal VREF and SPI??Interface
2005

1


1



Qu'est-ce que DACS


Les DAC, abrégés pour «Convertisseurs numériques-analogiques», sont des composants électroniques qui convertissent simultanément plusieurs signaux d'entrée numériques en signaux de sortie analogiques. Les DAC convertissent simultanément plusieurs canaux de données numériques en signaux analogiques dans un système numérique ou un processeur de signal numérique, fournissant aux utilisateurs des sorties analogiques multicanaux telles que l'audio, la vidéo et les signaux électriques.

Les DAC sont utilisés dans une variété d'applications et ont généralement les caractéristiques suivantes:

Sortie multicanal: les DAC ont plusieurs canaux d'entrée numériques, générant chacun indépendamment un signal de sortie analogique. Cela vous permet de contrôler plusieurs canaux de signaux analogiques et de configurer plusieurs systèmes de sortie.

Haute résolution: les DAC ont une haute résolution et peuvent convertir les signaux d'entrée numériques en signaux de sortie analogiques précis. La haute résolution fournit une sortie analogique précise et permet un contrôle fin.

Faire du fonctionnement à faible puissance: les DAC sont conçus pour une faible consommation d'énergie, ce qui les rend hautement économes en énergie. Cela réduit la consommation d'énergie, prolongeant la durée de vie de la batterie ou réduisant la contrainte sur l'alimentation.

Diverses interfaces: les DAC prennent en charge une variété d'interfaces numériques. Ils utilisent généralement des interfaces standard telles que I2C, SPI ou UART pour communiquer avec les systèmes numériques.

Les DAC sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'équipement audio et vidéo, les systèmes de mesure et de contrôle, les systèmes de communication et l'automatisation industrielle. Cela convertit les données numériques en signaux analogiques précis et précis, permettant le traitement et la sortie du signal dans une variété de systèmes.