Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CURRENT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CURRENT' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Visual Communications C...
4302T-5VLC Datasheet pdf image
80Kb/1P
Sub Miniature 1.65mm Integrated Resistor-5 Volt Low Current
4300HLC Datasheet pdf image
73Kb/1P
Solid State LED Lamps-Low Current T-1 3/4 ( 5mm)

1


1



Qu'est-ce que CURRENT


Courant des composants électroniques fait référence à la quantité de courant qui coule dans un circuit électrique.

Le courant est l'un des éléments importants nécessaires pour transmettre des signaux électriques ou une puissance d'alimentation dans les composants électroniques.

L'ampleur du courant est généralement déterminée par tension et résistance.

Selon la loi d'Ohm, le courant (i) est calculé comme la tension (v) divisée par la résistance (R).

Par conséquent, à mesure que la tension ou la résistance change, l'ampleur du courant change également.

Dans les composants électroniques, le courant joue principalement un rôle dans:

Transmission du signal: Certains composants électroniques sont responsables de la transmission des signaux électriques.

Par exemple, les transistors sont utilisés pour amplifier et transmettre des signaux électriques.

Alimentation: certains composants électroniques servent à fournir une puissance électrique.

Par exemple, les convertisseurs de tension fournissent les tensions appropriées nécessaires aux autres composants électroniques.

Protection: Certains composants électroniques servent à fournir une protection électrique.

Par exemple, les fusibles protègent l'équipement électrique en détectant la surintensité.

Dans la conception et la construction de composants électroniques, des mesures doivent être prises pour garantir que le courant adéquat est maintenu.

Pour ce faire, les composants électroniques appropriés doivent être sélectionnés et placés en considération de la taille et du chemin d'écoulement du courant.

De plus, une protection adéquate doit être fournie pour éviter la surcharge de courant.