Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONVERSION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONVERSION' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Texas Instruments
SLUA159 Datasheet pdf image
794Kb/28P
Zero Voltage Switching Resonant Power Conversion
TRF1112 Datasheet pdf image
1Mb/25P
Dual VCO/PLL Synthesizer With IF Down-Conversion
CD4051B Datasheet pdf image
430Kb/20P
CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4051B Datasheet pdf image
683Kb/25P
CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4051B-Q1 Datasheet pdf image
396Kb/18P
CMOS ALALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS WITH LOGIC-LEVEL CONVERSION
ADS7845 Datasheet pdf image
323Kb/16P
5-WIRE TOUCH SCREEN INTERFACE, RATIOMETRIC CONVERSION, SINGLE SUPPLY:2V to 5V
LM3940 Datasheet pdf image
1Mb/24P
LM3940 1-A Low-Dropout Regulator for 5-V to 3.3-V Conversion
CD4051B Datasheet pdf image
1Mb/48P
CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer or Demultiplexer With Logic-Level Conversion
REVISED MARCH 2023
DAC539G2-Q1 Datasheet pdf image
2Mb/57P
DAC539G2-Q1 Automotive, 10-Bit Smart DAC for General-Purpose Input (GPI) to Pulse-Width-Modulation (PWM) Conversion With Auto-Detected I2C or SPI
JANUARY 2023
DAC539G2-Q1 Datasheet pdf image
2Mb/63P
DAC539G2-Q1 Automotive, 10-Bit Smart DAC for General-Purpose Input (GPI) to Pulse-Width-Modulation (PWM) Conversion With Auto-Detected I2C or SPI
REVISED SEPTEMBER 2023

1


1



Qu'est-ce que CONVERSION


Dans les composants électroniques, la «conversion» signifie un changement d'une forme ou d'un état à un autre. Dans les composants électroniques, la conversion fait référence au processus de traitement d'un signal ou de données d'entrée et de les transformer en signal ou données de sortie.

La «conversion» dans les composants électroniques peut prendre de nombreuses formes. Certains exemples sont:

Conversion analogique-numérique (ADC): le processus de conversion d'un signal analogique en signal numérique. Ces conversions sont utilisées pour traiter et stocker les valeurs d'entrée à partir de capteurs analogiques sous forme numérique. Un ADC échantillonne généralement un signal d'entrée analogique, le quantise et le convertit en valeur numérique.

Conversion numérique-analogique (DAC): le processus de conversion d'un signal numérique en un signal analogique. Ces conversions convertissent les données numériques en signaux analogiques et les fournissent à des dispositifs de sortie analogiques tels que des haut-parleurs, des écrans et des amplificateurs.

Conversion de fréquence: fait référence au processus de conversion de la fréquence d'un signal d'entrée. Cette conversion peut être effectuée de manière telle que la modulation de fréquence, la synthèse de fréquence et la division de fréquence.

Conversion de tension: fait référence au processus de conversion d'une tension d'entrée en un autre niveau de tension. La conversion de tension est utilisée pour fournir des niveaux de tension requis dans des conditions d'alimentation ou dans divers circuits électroniques.

La «conversion» dans les composants électroniques fait référence au processus de traitement des signaux d'entrée ou des données et de les convertir en autres formes. Ces conversions sont utilisées dans une variété d'applications et jouent un rôle clé dans l'exécution d'une variété de fonctions, notamment le traitement du signal, la communication des données et la lecture des capteurs.