Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONTACTOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONTACTOR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
SCHOTT CORPORATION
LC1D09F7 Datasheet pdf image
60Kb/1P
Contactor (TeSys D) Non-Reversing, 9A(AC3) 20A(AC1), 3-Pole (3 NO)

1


1



Qu'est-ce que CONTACTOR


Dans les composants électroniques, Contacteur fait référence à un appareil qui joue un rôle dans l'ouverture électrique ou la fermeture d'un contact dans un circuit électrique. Ils sont généralement utilisés pour gérer de grands courants et contrôler les circuits d'alimentation. Les contacteurs fonctionnent généralement de manière électromagnétique et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment des moteurs électriques, des générateurs et des systèmes d'alimentation.

Les contacteurs sont principalement utilisés comme dispositifs de commutation et sont généralement capables de gérer de très gros courants. Les principaux composants comprennent les électrons, les solénoïdes et les points de contact. Les contacteurs contrôlent le contact électrique en activant un solénoïde pour ouvrir ou fermer un point de contact lorsque l'alimentation est appliquée.

Les contacteurs sont disponibles dans de nombreux types avec différentes fonctions et fonctionnalités. Ces caractéristiques comprennent la capacité de courant, la tension, etc. De plus, les contacteurs sont disponibles dans diverses spécifications et tailles en fonction du courant et de la tension nominales, de la méthode de fonctionnement et de la capacité de blindage.

Dans les composants électroniques, contacteur signifie un dispositif qui contrôle le contact électrique dans un circuit électrique. Ils sont utilisés pour gérer de grands courants et contrôler les circuits d'alimentation et sont utilisés dans une variété d'applications.