Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONSTANT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONSTANT' - Totale: 72 (1/4) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
List of Unclassifed Man...
1790 Datasheet pdf image
520Kb/1P
Constant voltage (CV) and constant current
1900B Datasheet pdf image
1Mb/3P
Automatic CV (constant voltage)/CC (constant current) crossover operation
SM5651 Datasheet pdf image
348Kb/2P
Low Pressure, Constant Current DIP Low Pressure, Constant Voltage DIP
LED-20W Datasheet pdf image
777Kb/4P
Switch Mode LED Drivers with Isolation, Constant Current, Dimming & Constant Voltage
1665 Datasheet pdf image
530Kb/1P
Constant voltage (CV) operation
LED-39W-PR Datasheet pdf image
933Kb/4P
Dimmable Constant Current Driver
LED-40W-TL Datasheet pdf image
615Kb/2P
Constant Current LED Drivers
CWD-01-V2 Datasheet pdf image
41Kb/5P
CONSTANT CURRENT CW LASER DRIVER
IMT-901 Datasheet pdf image
170Kb/2P
Microstep Constant Current Driver ?쏧C?
LXC26-0350SW Datasheet pdf image
441Kb/3P
Constant Current LED Power Supplies
ATLS1A101 Datasheet pdf image
90Kb/6P
Low Noise Constant Current Laser Driver
TRC-075D Datasheet pdf image
731Kb/3P
Switch Mode LED Drivers - Constant Current
LPD1886 Datasheet pdf image
1Mb/6P
Output three-channel constant current driving
TRC-050 Datasheet pdf image
547Kb/1P
Switch Mode LED Drivers,Constant Current
TRC-075 Datasheet pdf image
580Kb/2P
Switch Mode LED Drivers - Constant Current
ATLS1A102 Datasheet pdf image
104Kb/6P
Low Noise Constant Current Laser Driver
DM163 Datasheet pdf image
1Mb/21P
8x3-CHANNEL CONSTANT CURRENT LED DRIVER
EC4101 Datasheet pdf image
428Kb/6P
Four Channel Constant Current LED Driver
TRC-050D Datasheet pdf image
722Kb/3P
Switch Mode LED Drivers - Constant Current
UCS1903 Datasheet pdf image
1Mb/10P
3-Channel Constant Current LED Driver

1 2 3 4 >


1 2 3 4 >



Qu'est-ce que CONSTANT


Dans les composants électroniques, constante signifie une constante représentant une valeur constante. Les constantes sont utilisées dans la programmation ou la conception de circuits électroniques et représentent des valeurs qui ne changent pas. Contrairement aux variables, les constantes ne peuvent pas modifier leur valeur et sont principalement utilisées pour exprimer des valeurs qui ne devraient pas changer lors de l'exécution du programme ou des valeurs fixes dans les circuits.

Dans les composants électroniques, constant peut être utilisé dans diverses significations. Certains exemples sont:

Constante numérique: peut être utilisée comme constante représentant une valeur numérique dans un circuit électronique. Par exemple, les constantes de tension utilisées pour fournir la tension, les constantes de résistance représentant la valeur de la résistance, etc. Ces constantes sont utilisées pour maintenir la stabilité du fonctionnement du circuit et contrôler le comportement des composants ou des circuits.

Constante de temps: certains composants et circuits électroniques utilisent des constantes liées au temps. Par exemple, dans un circuit RC, la constante de temps RC peut être utilisée pour contrôler le temps de charge ou de décharge. Ces constantes de temps sont utilisées pour réguler la vitesse de fonctionnement ou le temps de réponse d'un circuit.

Constante de programmation: Même dans le développement de logiciels, Constante est utilisée comme mot clé pour indiquer une constante. Une constante définit une valeur qui ne devrait pas changer pendant l'exécution du programme et est utilisée dans la logique ou les calculs du programme. Ces constantes de programmation sont souvent capitalisées pour les distinguer des variables régulières.

Constante signifie une constante représentant une valeur constante dans un composant électronique. Il est utilisé pour contrôler le fonctionnement d'un circuit électronique ou exprimer une valeur fixe dans un programme en utilisant des valeurs numériques telles que la tension, le courant, la résistance, etc. ou les valeurs liées au temps comme constantes.